công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD130 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comset Semiconductor

tên linh kiện BD130
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON TRANSISTOR POWER LINERAR AND SWITCHING APPLICATIONS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMSET [Comset Semiconductor]
Trang chủ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

BD130 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comset Semiconductor

  BD130 Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor BD130 Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor BD130 Datasheet HTML 3Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
COMSET SEMICONDUCTORS
1/3
BD130
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol
Ratings
Value
Unit
VCEO
Collector-Emitter Voltage
60
V
VCBO
Collector-Base Voltage
100
V
VCEX
Collector-Emitter Voltage
VBE=-1.5 V
100
V
IC
Collector Current
15
A
IB
Base Current
7
A
PT
Power Dissipation
@ TC = 45°
100
Watts
TJ
Junction Temperature
TS
Storage Temperature
-55 to +200
°C
The BD130 is a silicon epitaxial-base NPN transistor in JEDEC TO-
3 metal case. It is intended for power switching circuits, series and
shunt regulators, output stages and high fidelity amplifiers.
NPN SILICON TRANSISTOR
POWER LINERAR AND SWITCHING APPLICATIONS


Số phần tương tự - BD130

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comset Semiconductor
BD130 COMSET-BD130 Datasheet
75Kb / 3P
   SILICON TRANSISTOR HOMOBASE
logo
Solitron Devices Inc.
BD130 SOLITRON-BD130 Datasheet
353Kb / 2P
   PRO-ELECTRON POWER TRANSISTORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BD13003B SECOS-BD13003B Datasheet
370Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
BD13003B SECOS-BD13003B Datasheet
255Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulated Transistor
BD13003B-A1 SECOS-BD13003B-A1 Datasheet
255Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulated Transistor
More results

Mô tả tương tự - BD130

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comset Semiconductor
BD181 COMSET-BD181_12 Datasheet
78Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR POWER LINERAR AND SWITCHING APPLICATIONS
logo
List of Unclassifed Man...
BD183 ETC1-BD183 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR POWER LINERAR AND SWITCHING APPLICATIONS
logo
Comset Semiconductor
BD181 COMSET-BD181 Datasheet
150Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR POWER LINERAR AND SWITCHING APPLICATIONS
BD142 COMSET-BD142 Datasheet
81Kb / 3P
   NPN SILICON TRANSISTOR POWER LINERAR AND SWITCHING APPLICATIONS
BD142 COMSET-BD142_12 Datasheet
75Kb / 2P
   NPN SILICON TRANSISTOR POWER LINERAR AND SWITCHING APPLICATIONS
logo
List of Unclassifed Man...
BD142 ETC-BD142 Datasheet
132Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor Power Linerar and Switching Applications
logo
NTE Electronics
NTE2333 NTE-NTE2333 Datasheet
29Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistor for Switching Power Applications
logo
Fairchild Semiconductor
BCX20 FAIRCHILD-BCX20 Datasheet
78Kb / 3P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor Switching and Amplifier Applications
logo
Wing Shing Computer Com...
BUT11 WINGS-BUT11 Datasheet
22Kb / 1P
   NPN SILICON TRANSISTOR(HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING APPLICATIONS)
2SC5416LS WINGS-2SC5416LS Datasheet
65Kb / 1P
   NPN SILICON TRANSISTOR(HIGH VOLTAGE POWER SWITCHING APPLICATIONS)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com