công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2894 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comset Semiconductor

tên linh kiện 2N2894
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH-SPEED SATURATED SWITCHES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMSET [Comset Semiconductor]
Trang chủ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

2N2894 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comset Semiconductor

  2N2894 Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor 2N2894 Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
NPN 2N2894
COMSET SEMICONDUCTORS
2
/2
Symbol
Ratings
Test Condition(s)
Min
Typ
Mx
Unit
IC =-10 mA, VCE =-0.3 V
30
-
-
IC =-30 mA, VCE =-0.5 V
40
-
150
IC =-100 mA, VCE =-1 V
25
-
-
hFE (*)
DC Current Gain
IC =150 mA, VCE =10 V
Tamb = -55°
17
-
-
-
IC =-10 mA, IB =-1 mA
-
-
-0.15
IC =-30 mA, IB =-3 mA
-
-
-0.2
VCE(SAT) (*)
Collector-Emitter saturation Voltage
IC =-100 mA, IB =-10 mA
-
-
-0.5
IC =-10 mA, IB =-1 mA
-0.78
-
-0.98
IC =-30 mA, IB =-3 mA
-0.85
-
-1.2
VBE(SAT) (*)
Base-Emitter saturation Voltage
IC =-100 mA, IB =-10 mA
-
-
-1.7
V
Symbol
Ratings
Test Condition(s)
Min
Typ
Mx
Unit
fT
Transition frequency
IC =-30 mA, VCE =-10 V
f = 100MHz
400
-
-
MHz
CCBO
Collector-Base Capacitance
IE = 0 ,VCB =-5 V
f = 1MHz
-
-
6
pF
CEBO
Emitter-Base Capacitance
IC = 0 ,VEB =-0.5 V
f = 1MHz
-
-
6
pF
ton
Turn-on Time
IC =-30 mA, VCC =-2 V
IB1 = -1.5mA
-
-
60
toff
Turn-off Time
IC =-30 mA, VCC =-2 V
IB1 = -IB2 = -1.5mA
-
-
90
ns
(*) Pulse conditions : tp < 300
µs, δ =1%
MECHANICAL DATA CASE TO-18
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, CS assumes no responsability
for the consequences of use of such information nor for errors that could appear.
Data are subject to change without notice.
DIMENSIONS
mm
inches
A
12,7
0,5
B
0,49
0,019
D
5,3
0,208
E
4,9
0,193
F
5,8
0,228
G
2,54
0,1
H
1,2
0,047
I
1,16
0,045
L
45°
45°


Số phần tương tự - 2N2894

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
2N2894 MOTOROLA-2N2894 Datasheet
44Kb / 1P
   CASE 22-03, STYLE 1 TO-18(TO-206AA)
logo
STMicroelectronics
2N2894 STMICROELECTRONICS-2N2894 Datasheet
113Kb / 4P
   HIGH-SPEED SATURATED SWITCHES
logo
Seme LAB
2N2894 SEME-LAB-2N2894 Datasheet
15Kb / 2P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
2N2894 CENTRAL-2N2894 Datasheet
33Kb / 1P
   Small Signal Transistors
logo
Seme LAB
2N2894 SEME-LAB-2N2894 Datasheet
20Kb / 2P
   PNP SILICON TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - 2N2894

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comset Semiconductor
2N2894 COMSET-2N2894_12 Datasheet
78Kb / 3P
   HIGH-SPEED SATURATED SWITCHES
logo
STMicroelectronics
2N2894 STMICROELECTRONICS-2N2894 Datasheet
113Kb / 4P
   HIGH-SPEED SATURATED SWITCHES
BSX20 STMICROELECTRONICS-BSX20 Datasheet
65Kb / 6P
   HIGH SPEED SATURATED SWITCHES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N930 NJSEMI-2N930 Datasheet
113Kb / 1P
   NPN HIGH SPEED SATURATED SWITCHES
2N834 NJSEMI-2N834 Datasheet
139Kb / 1P
   NPN HIGH SPEED SATURATED LOGIC SWITCHES
2N5910 NJSEMI-2N5910 Datasheet
191Kb / 2P
   PNP ULTRA HIGH SPEED SATURATED LOGIC SWITCHES
logo
STMicroelectronics
2N2369A STMICROELECTRONICS-2N2369A Datasheet
95Kb / 6P
   HIGH-SPEED SATURATED SWITCH
November 1988
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N5455 NJSEMI-2N5455 Datasheet
178Kb / 2P
   PNP HIGH SPEED SATURATED LOGIC SWITCH
FTSO5771 NJSEMI-FTSO5771 Datasheet
87Kb / 2P
   PNP Ultra High Speed Saturated Logic Switch
logo
STMicroelectronics
2N2218-2N2219 STMICROELECTRONICS-2N2218-2N2219 Datasheet
71Kb / 5P
   HIGH-SPEED SWITCHES
January 1989
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com