công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5442ABCPZ-1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5442ABCPZ-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDACs in LFCSP
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5442ABCPZ-1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5442ABCPZ-1 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
Preliminary Technical Data
AD5541A/AD5542A/AD5512AA
Rev. P
rA | Page 11 of 24
Figure 26. Digital Feedthrough
Figure 27. Digital-to-Analog Glitch Impulse
Figure 28. Large Signal Settling Time
Figure 29. Small Signal Settling Time


Số phần tương tự - AD5442ABCPZ-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD544 AD-AD544 Datasheet
374Kb / 12P
   High Performance, BiFET Operational Amplifiers
REV. B
AD5440 AD-AD5440 Datasheet
860Kb / 32P
   Dual 8-,10-,12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface
REV. 0
AD5440 AD-AD5440 Datasheet
717Kb / 32P
   Dual 8-/10-/12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DACs with Parallel Interface
REV. C
AD5440 AD-AD5440 Datasheet
584Kb / 20P
   8-Bit, High Speed, Multiplying D/A Converter (Universal Digital Logic Interface)
REV. C
AD5440 AD-AD5440 Datasheet
753Kb / 25P
   Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors and Parallel Interface
REV. B
More results

Mô tả tương tự - AD5442ABCPZ-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5542ABCPZ-REEL7 AD-AD5542ABCPZ-REEL7 Datasheet
436Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC
REV. A
AD5542LRZ AD-AD5542LRZ Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5542 AD-AD5542_15 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5542ARZ AD-AD5542ARZ Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5541 AD-AD5541_12 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5541 AD-AD5541_15 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5664 AD-AD5664_15 Datasheet
635Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
REV. 0
AD5624 AD-AD5624_15 Datasheet
635Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
Rev. 0
AD5551 AD-AD5551_10 Datasheet
460Kb / 16P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 14-Bit DACs
REV. A
AD5624 AD-AD5624 Datasheet
639Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 關A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com