công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5512A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5512A
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-/12-Bit nanoDACs in LFCSP
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5512A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD5512A Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5512A Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5512A Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5512A Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5512A Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5512A Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5512A Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5512A Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5512A Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
AD5541A/AD5542A/AD5512A
Preliminary Technical Data
Rev. P
rA | Page 6 of 24
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 3.
Parameter
Rating
VDD to AGND
−0.3 V to +6 V
Digital Input Voltage to DGND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
VOUT to AGND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
AGND, AGNDF, AGNDS to DGND
−0.3 V to +0.3 V
Input Current to Any Pin Except Supplies
±10 mA
Operating Temperature Range
Industrial (A, B, C Versions)
−40°C to +85°C
Commercial (J, L Versions)
0°C to 70°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Maximum Junction Temperature (TJ max)
150°C
Package Power Dissipation
(TJ max − TA)/θJA
Thermal Impedance, θJA
SOIC (R-8)
149.5°C/W
SOIC (R-14)
104.5°C/W
Lead Temperature, Soldering
Peak Temperature1
260°C
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION
1 As per JEDEC Standard 20.


Số phần tương tự - AD5512A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5512A AD-AD5512A Datasheet
436Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC
REV. A
AD5512A AD-AD5512A Datasheet
503Kb / 21P
   Serial-Input Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC
AD5512AACPZ-500RL7 AD-AD5512AACPZ-500RL7 Datasheet
503Kb / 21P
   Serial-Input Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC
AD5512AACPZ-REEL7 AD-AD5512AACPZ-REEL7 Datasheet
503Kb / 21P
   Serial-Input Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC
More results

Mô tả tương tự - AD5512A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5542ABCPZ-REEL7 AD-AD5542ABCPZ-REEL7 Datasheet
436Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 12-/16-Bit DAC
REV. A
AD5542LRZ AD-AD5542LRZ Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5542 AD-AD5542_15 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5542ARZ AD-AD5542ARZ Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5541 AD-AD5541_12 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5541 AD-AD5541_15 Datasheet
382Kb / 20P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 16-Bit DACs
Rev. F
AD5664 AD-AD5664_15 Datasheet
635Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
REV. 0
AD5624 AD-AD5624_15 Datasheet
635Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
Rev. 0
AD5551 AD-AD5551_10 Datasheet
460Kb / 16P
   2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 14-Bit DACs
REV. A
AD5624 AD-AD5624 Datasheet
639Kb / 24P
   2.7 V to 5.5 V, 450 關A, Rail-to-Rail Output, Quad, 12-/16-Bit nanoDACs
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com