công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA171B-GGH-PF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA171B-GGH-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA171B-GGH-PF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA171B-GGH-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA171B-GGH-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA171B-GGH-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA171B-GGH-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA171B-GGH-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA171B-GGH-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA171B-GGH-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Storage Temperature
Operating Temperature
Reverse Current @5V
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Power Dissipation
Forward Current
Parameter
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
LA171B/GGH-PF
GaP
Green
565
30
50
1.7
2.6
4.5
1.8
1.7
2.6
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
PART NO
Spectral
halfwidth
△λnm
Lens
MATERIAL
COLOR
Emitted
Peak
wave
length
λPnm
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Luminous
intensity
@10mA(mcd)
Forward
voltage
@20mA(V)
Min.
Min. Max.
Typ.
-40 ~ +100
Tstg
2/6
Page
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
10
-40 ~ +85
Ir
Topr
PD
50
IFP
60
μA
100
mW
120
mA
Ratings
Symbol
H
IF
20
G
30
mA
UNIT
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Green Diffused
12
20
50
697
90
GaP
Red
Red Diffused
PART NO. LA171B/GGH-PF


Số phần tương tự - LA171B-GGH-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA171B-3G-PF LIGITEK-LA171B-3G-PF Datasheet
108Kb / 6P
   LED ARRAY
LA171B-YGG-1 LIGITEK-LA171B-YGG-1 Datasheet
1Mb / 6P
   LED ARRAY
LA171B-YGG-PF LIGITEK-LA171B-YGG-PF Datasheet
114Kb / 7P
   LED ARRAY
LA171B-YYG-PF LIGITEK-LA171B-YYG-PF Datasheet
278Kb / 9P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA171B-GGH-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com