công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
9.43
±0.5
11.97
±0.5
-+
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
25.0MIN
LVY11241-PF
-
+
2.54TYP
0.5TYP
1.0MIN
3.5
1.6
3.0
1.5MAX
2.4
ψ1.8
25.0MIN
LVG21541-PF
LSBK21541S
-
+
1.0MIN
2.54TYP
0.5TYP
2.4
3.5
4.0
2.6
1.5MAX
ψ1.8
PART NO. LA158B/SBKS.VY.VG-R1-PF
10.16
1st
1.78
3.2
±0.5
2.54TYP
0.5TYP
3.3
3rd
3.3
2nd
5.08
Package Dimensions
Page 1/7
1.5
±0.3
6.89
±0.5
1st
12.85
2nd
3rd
LA158B/SBKS.VY.VG-R1-PF
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only


Số phần tương tự - LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF LIGITEK-LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet
133Kb / 8P
   LED ARRAY
LA158B-VG.VY.SBKS-R1-PF LIGITEK-LA158B-VG.VY.SBKS-R1-PF Datasheet
134Kb / 8P
   LED ARRAY
LA158B-VG.VYVG.DBK-PF LIGITEK-LA158B-VG.VYVG.DBK-PF Datasheet
106Kb / 8P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA158B-SBKS.VY.VG-R1-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com