công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA140B-3-DBK-S4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA140B-3-DBK-S4
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA140B-3-DBK-S4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA140B-3-DBK-S4 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-3-DBK-S4 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-3-DBK-S4 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-3-DBK-S4 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA140B-3-DBK-S4 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
LDBK2640
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Package Dimensions
LA140B-3/DBK-S4
PART NO.
1/4
Page
2.2±0.5
4.6
6.5
3.5±0.5
2.54TYP
+
-
5.0±0.5
4.75±0.5
0.5
TYP
7.4
2.9
25.0MIN
3.1
2.9
□0.5
TYP
2.54TYP
1.0MIN
1.5MAX
4.3
3.3
+
-


Số phần tương tự - LA140B-3-DBK-S4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA140B-3-E-2R-PF LIGITEK-LA140B-3-E-2R-PF Datasheet
145Kb / 6P
   LED ARRAY
LA140B-3-EG-2R LIGITEK-LA140B-3-EG-2R Datasheet
80Kb / 6P
   LED ARRAY
LA140B-3-EG-2R-PF LIGITEK-LA140B-3-EG-2R-PF Datasheet
135Kb / 7P
   LED ARRAY
LA140B-3-EG-S3-PF LIGITEK-LA140B-3-EG-S3-PF Datasheet
135Kb / 7P
   LED ARRAY
LA140B-3-G-2R LIGITEK-LA140B-3-G-2R Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA140B-3-DBK-S4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com