công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA112B-YSBKS.X-PF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA112B-YSBKS.X-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA112B-YSBKS.X-PF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA112B-YSBKS.X-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-YSBKS.X-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-YSBKS.X-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-YSBKS.X-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-YSBKS.X-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-YSBKS.X-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA112B-YSBKS.X-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
25
Ambient Temperature(
)
Fig.3 Forward Current vs. Temperature
0
0
10
20
40
30
680
630
530
430
480
480
0
380
580
100
50
75
Wavelength (nm)
Fig.4 Relative Intensity vs. Wavelength
0.5
1.0
2
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
1
0
5
10
15
30
25
20
SBK-S CHIP
1.0
Forward Current(mA)
5
4
3
0
5
Forward Voltage(V)
0
0.25
0.75
0.5
30
25
15
10
20
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
1.5
1.25
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 4/6
PART NO. LA112B/YSBKS.X-PF


Số phần tương tự - LA112B-YSBKS.X-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA112B-YG-PF LIGITEK-LA112B-YG-PF Datasheet
127Kb / 7P
   LED ARRAY
LA112B-YG-S1-PF LIGITEK-LA112B-YG-S1-PF Datasheet
122Kb / 7P
   LED ARRAY
LA112B-YG.G-1-PF LIGITEK-LA112B-YG.G-1-PF Datasheet
129Kb / 7P
   LED ARRAY
LA112B-YX-PF LIGITEK-LA112B-YX-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA112B-YSBKS.X-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com