công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA56B-EG-S3-PF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA56B-EG-S3-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA56B-EG-S3-PF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA56B-EG-S3-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA56B-EG-S3-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA56B-EG-S3-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA56B-EG-S3-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA56B-EG-S3-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA56B-EG-S3-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA56B-EG-S3-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
LEG3392/R1-PF
PART NO. LA56B/EG-S3-PF
Package Dimensions
Page 1/6
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
E
G
3
1
2
5.0
5.9
7.6
8.6
10.5
±0.5
1.5MAX
1.CATHODE GREEN
2.COMMON ANODE
3.CATHODE RED
2.54TYP
2.0MIN
2.54TYP
2.0MIN
1
2
3
0.5
TYP
18.0MIN
1
2
3
7.5±0.3
3
3.2±0.4
2.5
7.6±0.5
5.25±0.5
3
6
6
1.1
E
G
3
1
2
1.CATHODE GREEN
2.COMMON ANODE
3.CATHODE RED
6.5


Số phần tương tự - LA56B-EG-S3-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LA5601 SANYO-LA5601 Datasheet
196Kb / 8P
   Low Dropout Regulator with Reset
LA5602 SANYO-LA5602 Datasheet
91Kb / 4P
   Low-Dropout Voltage Regulator with Reset and On-Off Function
LA5603 SANYO-LA5603 Datasheet
117Kb / 5P
   Multi-function, Multiple Voltage Power Supply
LA5604N SANYO-LA5604N Datasheet
50Kb / 2P
   Voltage Regulator for LCD
LA5605 SANYO-LA5605 Datasheet
113Kb / 5P
   LA5605
More results

Mô tả tương tự - LA56B-EG-S3-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com