công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC1602A20C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bolymin, Inc

tên linh kiện BC1602A20C
Giải thích chi tiết về linh kiện  COB with metal frame 5x7 dots with cursor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BOLYMIN [Bolymin, Inc]
Trang chủ  http://www.bolymin.com.tw
Logo BOLYMIN - Bolymin, Inc

BC1602A20C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bolymin, Inc

  BC1602A20C Datasheet HTML 1Page - Bolymin, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BC1602A20c
Feature
Mechanical Data
Item
Module Dimension
Viewing Area
Dot Size
Character Size
Standard Value Unit
Input Voltage
Supply Current
LCD Driving
Voltage
LED Forward
Voltage
LED Forward
Current
EL Power
Voltage
Vdd
Idd
Vdd-Vo
Vf
If
Vel
Vdd = +5V
Vdd = +5V
25 C
Vel=110Vac/400Hz
5.0
2.0
4.0
4.2
100
V
mA
V
V
mA
V
Typical
Value
Electronic Characteristics
mm
mm
mm
mm
80.0 x 36.0
66.0 x 16.0
0.56 x 0.66
2.96 x 5.56
Dimension
BO LYM IN
1. COB with metal frame
2. 5x7 dots with cursor
3. Built-in controller Philips PCF2116
4. + 5V single power supply
5. Option: +3.3v power supply
6. I2C interface
7. Single PCB
8. Option: LED,EL backlight
o
25 C
o
25 C
o
Item
Symbol Condition
Unit
Pin
Symbol
Function
1
2
3
4
5V input for LCM
I2C interface clock input
I2C interface data input
GND for LCM
Vdd
SCL
SDA
GND
Pin Assignment


Số phần tương tự - BC1602A20C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bolymin, Inc
BC1602A20C BOLYMIN-BC1602A20C_17 Datasheet
435Kb / 1P
   COB with metal Frame
More results

Mô tả tương tự - BC1602A20C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bolymin, Inc
BC1602B3 BOLYMIN-BC1602B3 Datasheet
141Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC1602G BOLYMIN-BC1602G Datasheet
82Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC2004A20 BOLYMIN-BC2004A20 Datasheet
115Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC1601B BOLYMIN-BC1601B Datasheet
94Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC1602B2 BOLYMIN-BC1602B2 Datasheet
1Mb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC2002A20C BOLYMIN-BC2002A20C Datasheet
112Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC2002A20 BOLYMIN-BC2002A20 Datasheet
83Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC2004A BOLYMIN-BC2004A Datasheet
344Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC0802B BOLYMIN-BC0802B Datasheet
227Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
BC1004A BOLYMIN-BC1004A Datasheet
144Kb / 1P
   COB with metal frame 5x7 dots with cursor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com