công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA16B-SEG-S25-PF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA16B-SEG-S25-PF
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA16B-SEG-S25-PF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA16B-SEG-S25-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEG-S25-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEG-S25-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEG-S25-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEG-S25-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEG-S25-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-SEG-S25-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
40
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
Forward Current(mA)
Ambient Temperature(
)
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
1.0
750
700
650
600
550
Wavelength (nm)
0.5
0.0
1.0
Ambient Temperature(
)
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
-20
0.8
-40
20
0
0.9
80
60
40
100
0.0
-40
-20
0
20
0.5
Forward Voltage(V)
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
1.2
1.0
1.1
2.0
1.5
2.5
3.0
1.0
1.0
3.0
2.0
0.1
10
100
1.0
4.0
5.0
0.0
1.0
10
0.5
1.5
2.5
2.0
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
1000
SE CHIP
3.0
100
60
80
1000
100
Page3/6
LA16B/SEG-S25-PF
PART NO.


Số phần tương tự - LA16B-SEG-S25-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-SEF-S19-PF LIGITEK-LA16B-SEF-S19-PF Datasheet
111Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-SEF-S2-PF LIGITEK-LA16B-SEF-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-SEF-S3 LIGITEK-LA16B-SEF-S3 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-SEFG-S23-PF LIGITEK-LA16B-SEFG-S23-PF Datasheet
121Kb / 7P
   LED ARRAY
LA16B-SEFG-S26-PF LIGITEK-LA16B-SEFG-S26-PF Datasheet
121Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA16B-SEG-S25-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com