công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA16B-H-S1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA16B-H-S1
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA16B-H-S1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA16B-H-S1 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-H-S1 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-H-S1 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-H-S1 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA16B-H-S1 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Page 2/4
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Note : 1.The forward voltage data did not including ±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including ±15% testing tolerance.
Red Diffused
Lens
COLOR
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25 )
MATERIAL
PART NO
LA16B/H-S1
Red
Emitted
GaP
Luminous
intensity
@10mA(mcd)
Viewing
angle
2θ 1/2
(deg)
Spectral
halfwidth
△λ
nm
Peak
wave
length
λPnm
Forward
voltage
@20mA(V)
1.7
Min.
697
90
Typ.
Min.
Max.
2.6
1.8
4.2
50
PD
Tstg
Topr
Tsol
Soldering Temperature
Power Dissipation
Reverse Current @5V
Storage Temperature
Operating Temperature
Ir
Max 260for 5 sec Max
(2mm from Body)
-40 ~ +100
-40 ~ +85
10
40
μA
mW
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
IFP
Symbol
Forward Current
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Parameter
IF
PART NO. LA16B/H-S1
Ratings
60
15
H
mA
mA
UNIT


Số phần tương tự - LA16B-H-S1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA16B-H-S1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com