công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA15B-Y-W43 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

tên linh kiện LA15B-Y-W43
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Trang chủ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA15B-Y-W43 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA15B-Y-W43 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA15B-Y-W43 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA15B-Y-W43 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA15B-Y-W43 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA15B-Y-W43 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA15B-Y-W43 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Yellow Diffused
GaAsP/GaP Yellow
585
35
1.7
2.6
30
20
46
80
-40 ~ +85
-40 ~ +100
60
10
Y
20
2/5
LA15B/Y-W43
20
LA15B/Y-W43
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
UNIT
Ratings
Symbol
mW
mA
μA
IFP
PD
Ir
Topr
IF
mA
Parameter
Power Dissipation
Forward Current
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Operating Temperature
Reverse Current @5V
PART NO.
Page
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Max. Min.
Min.
COLOR
Lens
Emitted
Forward
voltage
@
mA(V)
Spectral
halfwidth
△λnm
Peak
wave
length
λPnm
Luminous
intensity
@10mA(mcd)
Typ.
PART NO
MATERIAL
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Storage Temperature
Tstg


Số phần tương tự - LA15B-Y-W43

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA15B-DBK-PF LIGITEK-LA15B-DBK-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA15B-G-1-PF LIGITEK-LA15B-G-1-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA15B-GHV5-W37 LIGITEK-LA15B-GHV5-W37 Datasheet
104Kb / 5P
   LED ARRAY
LA15B-H-W23-1 LIGITEK-LA15B-H-W23-1 Datasheet
104Kb / 6P
   LED ARRAY
LA15B-SR-W69S LIGITEK-LA15B-SR-W69S Datasheet
108Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Mô tả tương tự - LA15B-Y-W43

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com