công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12T3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SS12T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SS12T3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  SS12T3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SS12T3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
NSS12100UW3TCG
http://onsemi.com
4
5
0
30
0
35
5
2
20
VCB, COLLECTOR BASE VOLTAGE (V)
Figure 7. Input Capacitance
Figure 8. Output Capacitance
50
09
10
VEB, EMITTER BASE VOLTAGE (V)
30
Cibo(pF)
25
45
10
20
25
13
4
40
12
3
4
78
56
Cobo(pF)
15


Số phần tương tự - SS12T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
63Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
87Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2007 - Rev. 0
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
64Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
88Kb / 6P
   12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) NPN Transistor
May, 2007 - Rev. 1
SS12T3 ONSEMI-SS12T3 Datasheet
58Kb / 4P
   Power MOSFET 170 mAmps, 100 Volts
March, 2005 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - SS12T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NSS12100M3T5G ONSEMI-NSS12100M3T5G Datasheet
87Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2007 - Rev. 0
NSS12100XV6T1G ONSEMI-NSS12100XV6T1G Datasheet
100Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
November, 2006 ??Rev. 0
NSS12500UW3T2G ONSEMI-NSS12500UW3T2G Datasheet
60Kb / 5P
   12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
July, 2006 ??Rev. 0
NSS12200LT1G ONSEMI-NSS12200LT1G_09 Datasheet
132Kb / 5P
   12 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
NSS12200WT1G ONSEMI-NSS12200WT1G_09 Datasheet
134Kb / 5P
   12 V, 3 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
October, 2009 ??Rev. 1
NSS12600CF8T1G ONSEMI-NSS12600CF8T1G_07 Datasheet
106Kb / 5P
   12 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
March, 2007 ??Rev. 1
NSS12600CF8T1G ONSEMI-NSS12600CF8T1G Datasheet
102Kb / 5P
   12 V, 6.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0
NSS12200WT1G ONSEMI-NSS12200WT1G Datasheet
63Kb / 6P
   12 V, 3 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
June, 2005 ??Rev. 0
NSS12200LT1G ONSEMI-NSS12200LT1G Datasheet
102Kb / 5P
   12 V, 4.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2006 ??Rev. 0
NSS12500UW3T2G ONSEMI-NSS12500UW3T2G_07 Datasheet
108Kb / 5P
   12 V, 8.0 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
March, 2007 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com