công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBXSPA008LNHTAG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBXSPA008LNHTAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V / 3.3 V, 161.1328 MHz LVDS Clock Oscillator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXSPA008LNHTAG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  NBXSPA008LNHTAG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXSPA008LNHTAG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXSPA008LNHTAG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXSPA008LNHTAG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXSPA008LNHTAG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXSPA008LNHTAG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
NBXSPA008
http://onsemi.com
5
Table 7. RELIABILITY COMPLIANCE
Parameter
Standard
Method
Shock
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2002, Condition B
Solderability
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2003
Vibration
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance
Mechanical
MIL−STD−202, Method 215
Resistance to Soldering Heat
Mechanical
MIL−STD−203, Method 210, Condition I or J
Thermal Shock
Environment
MIL−STD−833, Method 1001, Condition A
Moisture Resistance
Environment
MIL−STD−833, Method 1004
Figure 4. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
Driver
Device
Receiver
Device
CLK
D
CLK
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
100 W
NBXSPA008
260
217
175
150
Temperature (°C)
temp. 260°C
20 − 40 sec. max.
Time
60180 sec.
3°C/sec. max.
cooling
6°C/sec. max.
60150 sec.
reflow
peak
pre−heat
ramp−up
Figure 5. Recommended Reflow Soldering Profile


Số phần tương tự - NBXSPA008LNHTAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXSPA022 ONSEMI-NBXSPA022 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 187.5 MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSPA022LN1TAG ONSEMI-NBXSPA022LN1TAG Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 187.5 MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSPA022LNHTAG ONSEMI-NBXSPA022LNHTAG Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 187.5 MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - NBXSPA008LNHTAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXSBA008_0910 ONSEMI-NBXSBA008_0910 Datasheet
161Kb / 6P
   3.3 V, 161.1328 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 2
NBXSPA022 ONSEMI-NBXSPA022 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 187.5 MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXDPA018 ONSEMI-NBXDPA018 Datasheet
133Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA017 ONSEMI-NBXDPA017 Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA019 ONSEMI-NBXDPA019 Datasheet
174Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 125 MHz / 250MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA012 ONSEMI-NBXDPA012 Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 106.25 MHz / 212.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA018_0910 ONSEMI-NBXDPA018_0910 Datasheet
135Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSGA008 ONSEMI-NBXSGA008 Datasheet
117Kb / 6P
   2.5/3.3 V, 161.1328 MHz LVPECL Clock Oscillator This is a Pb?묯ree Device
April, 2011 ??Rev. 0
NBXSBA025_0910 ONSEMI-NBXSBA025_0910 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
NBXSBA024 ONSEMI-NBXSBA024 Datasheet
127Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 622.08 MHz LVPECL Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com