công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NBXDPA012 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NBXDPA012
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V / 3.3 V, 106.25 MHz / 212.5MHz LVDS Clock Oscillator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXDPA012 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  NBXDPA012 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXDPA012 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXDPA012 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXDPA012 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXDPA012 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXDPA012 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NBXDPA012 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
NBXDPA012
http://onsemi.com
6
Table 8. RELIABILITY COMPLIANCE
Parameter
Standard
Method
Shock
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2002, Condition B
Solderability
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2003
Vibration
Mechanical
MIL−STD−833, Method 2007, Condition A
Solvent Resistance
Mechanical
MIL−STD−202, Method 215
Resistance to Soldering Heat
Mechanical
MIL−STD−203, Method 210, Condition I or J
Thermal Shock
Environment
MIL−STD−833, Method 1001, Condition A
Moisture Resistance
Environment
MIL−STD−833, Method 1004
Figure 5. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
Driver
Device
Receiver
Device
CLK
D
CLK
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
100 W
NBXDPA012
260
217
175
150
Temperature (°C)
temp. 260°C
20 − 40 sec. max.
Time
60180 sec.
3°C/sec. max.
cooling
6°C/sec. max.
60150 sec.
reflow
peak
pre−heat
ramp−up
Figure 6. Recommended Reflow Soldering Profile


Số phần tương tự - NBXDPA012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NBXDPA017 ONSEMI-NBXDPA017 Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA017LN1TAG ONSEMI-NBXDPA017LN1TAG Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA017LNHTAG ONSEMI-NBXDPA017LNHTAG Datasheet
132Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA018 ONSEMI-NBXDPA018 Datasheet
133Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXDPA018 ONSEMI-NBXDPA018 Datasheet
135Kb / 7P
   2.5 V / 3.3 V, 155.52 MHz / 311.04MHz LVDS Clock Oscillator
October, 2009 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com