công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HC05ADR2G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HC05ADR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Inverter with Open Drain Outputs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HC05ADR2G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74HC05ADR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HC05ADR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HC05ADR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HC05ADR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HC05ADR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HC05ADR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HC05ADR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
MC74HC05A
http://onsemi.com
4
Figure 1. Switching Waveforms
CL*
*Includes all probe and jig capacitance
TEST
POINT
DEVICE
UNDER
TEST
OUTPUT
Figure 2. Test Circuit
1k
W
Rpd
VCC
INPUT A
90%
50%
10%
tf
tr
GND
VCC
OUTPUT Y
tPZL
tTHL
HIGH
IMPEDANCE
VOL
10%
tPLZ
90%
50%
10%
VO, OUTPUT VOLTAGE (VOLTS)
012345
0
5
10
15
20
25
Figure 3. Open−Drain Output Characteristics
TYPICAL
T=25
°C
T=25
°C
T=85
°C
T=125
°C
EXPECTED MINIMUM*
VCC=5V
*The expected minimum curves are not guarantees, but are design aids.
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC74HC05ANG
PDIP−14
(Pb−Free)
25 / Rail
MC74HC05ADG
SOIC−14
(Pb−Free)
55 / Rail
MC74HC05ADR2G
SOIC−14
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
MC74HC05ADTR2G
TSSOP−14*
MC74HC05AFG
SOEIAJ−14
(Pb−Free)
50 / Rail
MC74HC05AFELG
SOEIAJ−14
(Pb−Free)
2000 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
*This package is inherently Pb−Free.


Số phần tương tự - MC74HC05ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HC05ADR2G ONSEMI-MC74HC05ADR2G Datasheet
123Kb / 6P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
May, 2013 ??Rev. 1
More results

Mô tả tương tự - MC74HC05ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC06A-Q100 NEXPERIA-74LVC06A-Q100 Datasheet
223Kb / 12P
   Hex inverter with open-drain outputs
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC05A KODENSHI-KK74HC05A Datasheet
286Kb / 6P
   Hex Inverter with Open-Drain Outputs
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC05 SLS-SL74HC05 Datasheet
35Kb / 5P
   Hex Inverter with Open-Drain Outputs
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC05-Q100 NEXPERIA-74HC05-Q100 Datasheet
858Kb / 15P
   Hex inverter with open-drain outputs
logo
National Semiconductor ...
54AC05 NSC-54AC05 Datasheet
113Kb / 6P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
logo
Fairchild Semiconductor
74AC05 FAIRCHILD-74AC05 Datasheet
33Kb / 4P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
logo
NXP Semiconductors
74HC05 NXP-74HC05 Datasheet
90Kb / 13P
   Hex inverter with open-drain outputs
Rev. 02-18 June 2009
logo
ON Semiconductor
MC74HC05A ONSEMI-MC74HC05A_13 Datasheet
123Kb / 6P
   Hex Inverter with Open Drain Outputs
May, 2013 ??Rev. 1
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC06A NEXPERIA-74LVC06A Datasheet
234Kb / 12P
   Hex inverter with open-drain outputs
Rev. 7 - 4 August 2020
logo
NXP Semiconductors
74LVC06A PHILIPS-74LVC06A Datasheet
71Kb / 16P
   Hex inverter with open-drain outputs
2000 Mar 07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com