công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXZ316N60 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXZ316N60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Z-MOS RF Power MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXZ316N60 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXZ316N60 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXZ316N60 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXZ316N60 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXZ316N60 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
IXZ316N60
Z-MOS RF Power MOSFET
VD S vs. Capacitance
1
10
100
1000
10000
0
60
120
180
240
300
360
420
480
VDS Voltage (V)
Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage
V
DS = 300V, ID = 9A, IG= 3m A
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
20
40
60
80
Gate Charge (nC)
Typical Output Characteristics
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
100
120
V
DS, Drain-to-Source Voltage (V)
Extended Typical Output Characteristics
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
100
120
V
DS, Drain-to-Source Voltage (V)
Typical Transfer Characteristics
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VGS, Gate-to Source Voltage (V)
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 5
7V
5V
5.5V
6V
6.5V
9V - 12V
Top
10V - 12V
9V
8V
7.5V
7V
6.5V
6V
Bottom
5.5V
Ciss
Coss
Crss


Số phần tương tự - IXZ316N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXZ318N50 IXYS-IXZ318N50 Datasheet
143Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZ318N50 IXYS-IXZ318N50 Datasheet
803Kb / 7P
   IXZ318N50 MOSFET and IXRFD631 Gate Driver Module
More results

Mô tả tương tự - IXZ316N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXZ318N50 IXYS-IXZ318N50 Datasheet
143Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZR08N120 IXYS-IXZR08N120 Datasheet
165Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZR18N50 IXYS-IXZR18N50 Datasheet
166Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZR16N60 IXYS-IXZR16N60 Datasheet
169Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZ308N120 IXYS-IXZ308N120 Datasheet
149Kb / 3P
   Z-MOS RF Power MOSFET
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2973 MITSUBISHI-2SK2973 Datasheet
37Kb / 3P
   RF POWER MOS FET
RD15HVF1 MITSUBISHI-RD15HVF1_08 Datasheet
408Kb / 9P
   RF POWER MOS FET Silicon MOSFET Power Transistor, 175MHz520MHz,15W
RD06HHF1 MITSUBISHI-RD06HHF1_08 Datasheet
314Kb / 8P
   RF POWER MOS FET Silicon MOSFET Power Transistor 30MHz,6W
RD16HHF1 MITSUBISHI-RD16HHF1_08 Datasheet
314Kb / 8P
   RF POWER MOS FET Silicon MOSFET Power Transistor 30MHz,16W
RD06HVF1 MITSUBISHI-RD06HVF1_08 Datasheet
421Kb / 8P
   RF POWER MOS FET Silicon MOSFET Power Transistor 175MHz,6W
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com