công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXZ316N60 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXZ316N60
Giải thích chi tiết về linh kiện  Z-MOS RF Power MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXZ316N60 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  IXZ316N60 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXZ316N60 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXZ316N60 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXZ316N60 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
IXZ316N60
Z-MOS RF Power MOSFET
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(TJ = 25°C unless otherwise specified)
min.
typ.
max.
RG
1
Ciss
1930
pF
Coss
VGS = 0 V, VDS = 0.8 VDSS(max),
f = 1 MHz
160
pF
Crss
16
pF
Cstray
Back Metal to any Pin
33
pF
Td(on)
4
ns
Ton
VGS = 15 V, VDS = 0.8 VDSS
ID = 0.5 IDM
RG = 1 Ω (External)
4
ns
Td(off)
4
ns
Toff
6
ns
Characteristic Values
(TJ = 25°C unless otherwise specified)
Symbol
Test Conditions
min.
typ.
max.
IS
VGS = 0 V
18
A
ISM
Repetitive; pulse width limited by TJM
108
A
VSD
IF = Is, VGS=0 V, Pulse test, t ≤ 300 s, duty cycle
≤2%
1.5
V
Trr
200
ns
Source-Drain Diode
IXYS RF reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.
IXYS RF MOSFETS are covered by one or more of the following U.S. patents:
4,835,592
4,860,072
4,881,106
4,891,686
4,931,844
5,017,508
5,034,796
5,049,961
5,063,307
5,187,117
5,237,481
5,486,715
5,381,025
5,640,045
6,404,065
6,583,505
6,710,463
6,727,585
6,731,002
CAUTION: Operation at or above the Maximum Ratings values may impact device reliability or cause permanent damage to the device.
Information in this document is believed to be accurate and reliable. IXYSRF reserves the right to make changes to information pub-
lished in this document at any time and without notice.
For detailed device mounting and installation instructions, see the “Device Installation & Mounting Instructions” technical note on the
IXYSRF web site at;
http://www.ixysrf.com/pdf/switch_mode/appnotes/7de_series_mosfet_installation_instructions.pdf


Số phần tương tự - IXZ316N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXZ318N50 IXYS-IXZ318N50 Datasheet
143Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZ318N50 IXYS-IXZ318N50 Datasheet
803Kb / 7P
   IXZ318N50 MOSFET and IXRFD631 Gate Driver Module
More results

Mô tả tương tự - IXZ316N60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXZ318N50 IXYS-IXZ318N50 Datasheet
143Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZR08N120 IXYS-IXZR08N120 Datasheet
165Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZR18N50 IXYS-IXZR18N50 Datasheet
166Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZR16N60 IXYS-IXZR16N60 Datasheet
169Kb / 4P
   Z-MOS RF Power MOSFET
IXZ308N120 IXYS-IXZ308N120 Datasheet
149Kb / 3P
   Z-MOS RF Power MOSFET
logo
Mitsubishi Electric Sem...
2SK2973 MITSUBISHI-2SK2973 Datasheet
37Kb / 3P
   RF POWER MOS FET
RD15HVF1 MITSUBISHI-RD15HVF1_08 Datasheet
408Kb / 9P
   RF POWER MOS FET Silicon MOSFET Power Transistor, 175MHz520MHz,15W
RD06HHF1 MITSUBISHI-RD06HHF1_08 Datasheet
314Kb / 8P
   RF POWER MOS FET Silicon MOSFET Power Transistor 30MHz,6W
RD16HHF1 MITSUBISHI-RD16HHF1_08 Datasheet
314Kb / 8P
   RF POWER MOS FET Silicon MOSFET Power Transistor 30MHz,16W
RD06HVF1 MITSUBISHI-RD06HVF1_08 Datasheet
421Kb / 8P
   RF POWER MOS FET Silicon MOSFET Power Transistor 175MHz,6W
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com