công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STRF3-1RGB-CA bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HB Electronic Components

tên linh kiện STRF3-1RGB-CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HB [HB Electronic Components]
Trang chủ  http://www.hebeiltd.com.cn
Logo HB - HB Electronic Components

STRF3-1RGB-CA bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HB Electronic Components

  STRF3-1RGB-CA Datasheet HTML 1Page - HB Electronic Components STRF3-1RGB-CA Datasheet HTML 2Page - HB Electronic Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PART No.STRF3-1RGB-CA
Ver.1.0 Page: 1 of 2
z Product Picture/
z Absolute Maximum Ratings /
z
Electrical and optical characteristics (Ta=25
) /
z Circuit Diagram/
Rating /
Parameter /
Symbol /
Min./
Typ./
Max./
Unit
Input Voltage DC /
Vin
11
12
13
V
Input Current DC/
I(rms)
-
0.27
0.3
A
Operating Tem./
Ta
-25
25
50
Operating Hum./
Ha
5%-95%(No Water/
)
-
Storage Tem./
Ts
-30~65
Parameter /
Condition/
Symbol /
Min. /
Typ./
Max./
Unit
Power Dissipation /
Vin=12V
Pd
-
3.5
4
W
IV(R)
-
45
-
Lm
IV(B)
-
11
-
Lm
Luminous Flux /
Vin=12V
IV(G)
-
51
-
Lm
C.T.(R)
620
625
630
nm
C.T.(B)
465
470
475
nm
Color Temperature /
Vin=12V
C.T.(G)
520
525
530
nm
Viewing Angle /
Vin=12V
-
120
-
Deg
z Features/
1. Emitted Color/
: Red/
Green/
Blue/
2. Super energy saving and environmental protection/
3. Choices of luminous intensities for indoor application/
4. The useful lifetime of the product is more than 30000
hours/
30000
12V
+
R-
G-
B-
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd.


Số phần tương tự - STRF3-1RGB-CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STRF0000 STMICROELECTRONICS-STRF0000 Datasheet
19Kb / 2P
   CONTACTLESS READER CHIP SET
STRF2163 STMICROELECTRONICS-STRF2163 Datasheet
21Kb / 2P
   CONTACTLESS READER CHIP SET
logo
Allegro MicroSystems
STRF6600 ALLEGRO-STRF6600 Datasheet
282Kb / 16P
   OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS
February 22, 2000
STRF6624 ALLEGRO-STRF6624 Datasheet
282Kb / 16P
   OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS
February 22, 2000
STRF6626 ALLEGRO-STRF6626 Datasheet
281Kb / 16P
   OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS
February 22, 2000
More results

Mô tả tương tự - STRF3-1RGB-CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
   Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
   Infrared LED Subminiature LED
logo
List of Unclassifed Man...
NSCW455A ETC-NSCW455A Datasheet
794Kb / 13P
   LED
logo
HB Electronic Component...
330LW7C HB-330LW7C Datasheet
284Kb / 4P
   LED
330IB7C HB-330IB7C Datasheet
210Kb / 3P
   LED
510PG2C HB-510PG2C Datasheet
664Kb / 9P
   LED
520PG2C HB-520PG2C Datasheet
706Kb / 9P
   LED
540LB7C HB-540LB7C Datasheet
725Kb / 9P
   LED
logo
DOMINANT Semiconductors
DDH-GRS DOMINANT-DDH-GRS Datasheet
149Kb / 8P
   LED
DDR-GJS-D2F1-1-I2 DOMINANT-DDR-GJS-D2F1-1-I2 Datasheet
794Kb / 13P
   LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
   LED
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com