công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD0205F5050A00 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Anaren Microwave

tên linh kiện BD0205F5050A00
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Profile 1608 Balun
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANAREN [Anaren Microwave]
Trang chủ  http://www.anaren.com
Logo ANAREN - Anaren Microwave

BD0205F5050A00 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Anaren Microwave

  BD0205F5050A00 Datasheet HTML 1Page - Anaren Microwave BD0205F5050A00 Datasheet HTML 2Page - Anaren Microwave BD0205F5050A00 Datasheet HTML 3Page - Anaren Microwave BD0205F5050A00 Datasheet HTML 4Page - Anaren Microwave  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
USA/Canada:
Toll Free:
Europe:
(315) 432-8909
(800) 411-6596
+44 2392-232392
Available on Tape and
Reel for Pick and Place
Manufacturing.
Model BD0205F5050A00
Rev. A
Typical Broadband Performance: 0 - 8.0 GHz.
Return Loss - Input
-36
-33
-30
-27
-24
-21
-18
-15
-12
-9
-6
-3
0
Frequency [MHz]
Insertion Loss
-36
-33
-30
-27
-24
-21
-18
-15
-12
-9
-6
-3
0
Frequency [MHz]
Amplitude Balance
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Frequency [MHz]
Phase Balance
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Frequency [MHz]
CM RR
-36
-33
-30
-27
-24
-21
-18
-15
-12
-9
-6
-3
0
Frequency [MHz]


Số phần tương tự - BD0205F5050A00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anaren Microwave
BD0205F5050AHF ANAREN-BD0205F5050AHF Datasheet
227Kb / 6P
   Ultra Low Profile 1608 Balun 50 to 50 Balanced
More results

Mô tả tương tự - BD0205F5050A00

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anaren Microwave
BD0205F5050AHF ANAREN-BD0205F5050AHF Datasheet
227Kb / 6P
   Ultra Low Profile 1608 Balun 50 to 50 Balanced
B0205F50200AHF ANAREN-B0205F50200AHF Datasheet
357Kb / 6P
   Ultra Low Profile 1608 Balun 50 to 200 Balanced
BD1722J50100AHF ANAREN-BD1722J50100AHF Datasheet
188Kb / 5P
   Ultra Low Profile 0805 Balun
BD2425J50100AHF ANAREN-BD2425J50100AHF Datasheet
213Kb / 5P
   Ultra Low Profile 0805 Balun
B0322J5050A00 ANAREN-B0322J5050A00 Datasheet
3Mb / 5P
   Ultra Low Profile 0805 Balun
BD4859N5050AHF ANAREN-BD4859N5050AHF Datasheet
298Kb / 5P
   Ultra Low Profile 0404 Balun
BD4859N50100AHF ANAREN-BD4859N50100AHF Datasheet
193Kb / 5P
   Ultra Low Profile 0404 Balun
BD1722J50200AHF ANAREN-BD1722J50200AHF Datasheet
6Mb / 5P
   Ultra Low Profile 0805 Balun
BD0810J50150AHF ANAREN-BD0810J50150AHF Datasheet
3Mb / 5P
   Ultra Low Profile 0805 Balun
BD1416N50100AHF ANAREN-BD1416N50100AHF Datasheet
177Kb / 5P
   Ultra Low Profile 0404 Balun
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com