công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

930104702 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện 930104702
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rad. Tolerant 128Kx8, 5-Volt Very Low Power CMOS SRAM
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

930104702 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ATMEL Corporation

Back Button 930104702 Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation 930104702 Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation 930104702 Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation 930104702 Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation 930104702 Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation 930104702 Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation 930104702 Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation 930104702 Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation 930104702 Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
6
4151N–AERO–04/09
M65608E
AC Parameters
AC Test Conditions
AC Test Loads Waveforms
Data Retention Mode
Atmel CMOS RAM’s are designed with battery backup in mind. Data retention voltage and sup-
ply current are guaranteed over temperature. The following rules ensure data retention:
1. During data retention chip select CS1 must be held high within VCC to VCC -0.2V or,
chip select CS2 must be held down within GND to GND +0.2V.
2. Output Enable (OE) should be held high to keep the RAM outputs high impedance, mini-
mizing power dissipation.
3. During power up and power-down transitions CS1 and OE must be kept between VCC +
0.3V and 70% of VCC, or with CS2 between GND and GND -0.3V.
4. The RAM can begin operation > TR ns after VCC reaches the minimum operation volt-
ages (4.5V).
Timing
Input Pulse Levels: ....................................GND to 3.0V
Input Rise/Fall Times: ...............................5 ns
Input Timing Reference Levels: ................1.5V
Output loading IOL/IOH (see Figure 1 and Figure 2)+30 pF
Figure 1
Figure 2
Figure 3


Số phần tương tự - 930104702

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
930105201 ATMEL-930105201 Datasheet
291Kb / 13P
   Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM
930105201 ATMEL-930105201 Datasheet
352Kb / 13P
   Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM
930105202 ATMEL-930105202 Datasheet
77Kb / 7P
   Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM
930105202 ATMEL-930105202 Datasheet
352Kb / 13P
   Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM
More results

Mô tả tương tự - 930104702

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
M65608E ATMEL-M65608E_07 Datasheet
1Mb / 16P
   Rad. Tolerant 128K x 8 5-volts Very Low Power CMOS SRAM
M65608E ATMEL-M65608E Datasheet
340Kb / 15P
   Rad. Tolerant 128K x 8 Very Low Power 5V CMOS SRAM
AT60142HT ATMEL-AT60142HT Datasheet
319Kb / 12P
   Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM
AT60142FT ATMEL-AT60142FT_07 Datasheet
291Kb / 13P
   Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM
AT60142FT ATMEL-AT60142FT_09 Datasheet
352Kb / 13P
   Rad Hard 512K x 8 5V Tolerant Very Low Power CMOS SRAM
M65609E ATMEL-M65609E Datasheet
249Kb / 14P
   Rad. Hard 128K x 8 3.3-volt Very Low Power CMOS SRAM
M65609E ATMEL-M65609E_07 Datasheet
1Mb / 14P
   Rad Hard 128K x 8 3.3-volt Very Low Power CMOS SRAM
AT60142F ATMEL-AT60142F Datasheet
281Kb / 13P
   Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM
AT60142F ATMEL-AT60142F_07 Datasheet
77Kb / 7P
   Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM
AT60142E ATMEL-AT60142E Datasheet
295Kb / 17P
   Rad Hard 512K x 8 Very Low Power CMOS SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com