công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5V50009DCG8 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 5V50009DCG8
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPREAD SPECTRUM CLOCK GENERATOR
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

5V50009DCG8 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Integrated Device Technology

  5V50009DCG8 Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 5V50009DCG8 Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 5V50009DCG8 Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 5V50009DCG8 Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 5V50009DCG8 Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 5V50009DCG8 Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology 5V50009DCG8 Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology 5V50009DCG8 Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
IDT5V50009
SPREAD SPECTRUM CLOCK GENERATOR
SSCG
IDT™ SPREAD SPECTRUM CLOCK GENERATOR
2
IDT5V50009
REV C 040609
Pin Assignment
Spread Percentage Select Table
0 = connect to GND
1 = connect directly to VDD
* Default has internal pull up resistor to VDD
Pin Descriptions
X1/ICLK
GND
S0
VDD
SSCLK
PD
REFCLK
X2
1
2
3
4
8
7
6
5
8 pi n ( 150 mi l ) SOI C
S0
Spread
Direction
Spread
Percentage (%)
0
Down
-1.25
1
Down
-1.75
Pin
Number
Pin
Name
Pin Type
Pin Description
1
X1/ICLK
Input
Connect to a 20 to 40 MHz crystal or clock.
2
GND
Power
Connect to ground.
3
S0
Input
Select spread percentage per table above. Weak Internal pull-up.
4
SSCLK
Output
Spread spectrum clock output per table above. Weak Internal Pull down
5
REFCLK
Output
CMOS level clock output matches the nominal frequency of the input crystal or clock.
Weak Internal Pull down
6PD
Input
Power down tri-state. This pin powers down entire chip and tri-state the outputs when
low. Weak Internal pull-up.
7
VDD
Power
Connect to 3.3 V.
8
X2
Input
Connect to a 20 to 40 MHz crystal or leave unconnected.


Số phần tương tự - 5V50009DCG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
5V50009DCG8 RENESAS-5V50009DCG8 Datasheet
181Kb / 8P
   SPREAD SPECTRUM CLOCK GENERATOR
040609
More results

Mô tả tương tự - 5V50009DCG8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
MB88151A FUJITSU-MB88151A Datasheet
342Kb / 22P
   Spread Spectrum Clock Generator
logo
Cypress Semiconductor
CY25811 CYPRESS-CY25811 Datasheet
316Kb / 11P
   Spread Spectrum Clock Generator
logo
Fujitsu Component Limit...
MB88156 FUJITSU-MB88156 Datasheet
198Kb / 25P
   Spread Spectrum Clock Generator
logo
ON Semiconductor
PCS3P25811 ONSEMI-PCS3P25811 Datasheet
159Kb / 9P
   Spread Spectrum Clock Generator
JANUARY 2010 ??Rev. 1
logo
Fujitsu Component Limit...
MB88162 FUJITSU-MB88162 Datasheet
170Kb / 21P
   Spread Spectrum Clock Generator
MB88R157 FUJITSU-MB88R157 Datasheet
139Kb / 24P
   Spread Spectrum Clock Generator
logo
PulseCore Semiconductor
PCS3P2191A PULSECORE-PCS3P2191A Datasheet
358Kb / 8P
   Spread Spectrum Clock Generator
logo
Cypress Semiconductor
MB88151A CYPRESS-MB88151A Datasheet
568Kb / 27P
   Spread Spectrum Clock Generator
SM561 CYPRESS-SM561 Datasheet
126Kb / 8P
   Spread Spectrum Clock Generator
CY25566 CYPRESS-CY25566 Datasheet
116Kb / 9P
   Spread Spectrum Clock Generator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com