công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5VAC9DW3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - HB Electronic Components

tên linh kiện 5VAC9DW3
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HB [HB Electronic Components]
Trang chủ  http://www.hebeiltd.com.cn
Logo HB - HB Electronic Components

5VAC9DW3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - HB Electronic Components

  5VAC9DW3 Datasheet HTML 1Page - HB Electronic Components 5VAC9DW3 Datasheet HTML 2Page - HB Electronic Components 5VAC9DW3 Datasheet HTML 3Page - HB Electronic Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.ledz.com
3/3
SPECIFICATION
Page 3 of 3
Part No.:
Absolute maximum ratings(Ta = 25℃)
Value
Parameter
Symbol
Test
Condition
Min.
Max.
Unit
DC Forward Current
IF
----
----
700
mA
Peak Pulse Current
Ipeak
Duty=0.1mS,1kHz
----
1000
mA
Power Dissipation
Pd
----
----
6.5
W
LED Junction Temperature
Tj
----
----
120
Operating Temperature
Topr
----
-25
+80
Storage
Temperature
Tstr
----
-40
+100
ESD Sensitivity
----
HBM
8000
----
V
Soldering Temperature
----
----
220℃ for 5 Seconds max
Electrical and optical characteristics (Ta = 25℃)
Value
Parameter
Symbol
Test
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Forward Voltage
VF
9.0
9.2
10
V
Luminous Flux
Φv
----
380
----
lm
Viewing Angle
2θ1/2
----
120
----
Deg.
Color Temperature
CCT
IF = 540mA
----
----
3600
K
Luminous Flux Bins(Ta = 25℃)
Unit: lm
Bin
U
V
W
X
Min
240
280
320
360
Max
280
320
360
400
CCT Bins(Ta = 25℃)
Unit: K
Bin
W0
W1
W2
Min
-----
3000
3300
Max
3000
3300
3600
Note
1. Flux is measured with an accuracy of ±15%
2. CCT selection acc to CCT groups and accuracy of ± 200K
3. Forward Voltage is measured with an accuracy of ± 0.15


Số phần tương tự - 5VAC9DW3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HB Electronic Component...
5VAC9DW6 HB-5VAC9DW6 Datasheet
307Kb / 3P
   LED
More results

Mô tả tương tự - 5VAC9DW3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
   Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
   Infrared LED Subminiature LED
logo
List of Unclassifed Man...
NSCW455A ETC-NSCW455A Datasheet
794Kb / 13P
   LED
logo
HB Electronic Component...
330LW7C HB-330LW7C Datasheet
284Kb / 4P
   LED
330IB7C HB-330IB7C Datasheet
210Kb / 3P
   LED
510PG2C HB-510PG2C Datasheet
664Kb / 9P
   LED
520PG2C HB-520PG2C Datasheet
706Kb / 9P
   LED
540LB7C HB-540LB7C Datasheet
725Kb / 9P
   LED
logo
DOMINANT Semiconductors
DDH-GRS DOMINANT-DDH-GRS Datasheet
149Kb / 8P
   LED
DDR-GJS-D2F1-1-I2 DOMINANT-DDR-GJS-D2F1-1-I2 Datasheet
794Kb / 13P
   LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
   LED
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com