công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GMA7496L bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Gamma Microelectronics Inc.

tên linh kiện GMA7496L
Giải thích chi tiết về linh kiện  2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GAMMA [Gamma Microelectronics Inc.]
Trang chủ  http://www.gammamicro.com.tw/
Logo GAMMA - Gamma Microelectronics Inc.

GMA7496L bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Gamma Microelectronics Inc.

Back Button GMA7496L Datasheet HTML 4Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496L Datasheet HTML 5Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496L Datasheet HTML 6Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496L Datasheet HTML 7Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496L Datasheet HTML 8Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496L Datasheet HTML 9Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496L Datasheet HTML 10Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496L Datasheet HTML 11Page - Gamma Microelectronics Inc. GMA7496L Datasheet HTML 12Page - Gamma Microelectronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
GMA7496L
2W+2W AMPLIFIER WITH
DC VOLUME CONTROL
Typical Performance Characteristics:
Quiescent current vs. Supply Voltage
Output DC Voltage vs. Supply Voltage
10
11
12
13
14
15
16
17
5
6
7
4
9
18
Supply Voltage (V)
4.5
5.5
6.5
7.5
9.5
Vi = 0
Vodc (V)
8
8.5
Output DC Offset vs. Supply Voltage
Output Power vs. Supply Voltage
Distortion vs. Output Power
Closed Loop gain vs. Frequency


Số phần tương tự - GMA7496L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gamma Microelectronics ...
GMA7496L GAMMA-GMA7496L Datasheet
190Kb / 11P
   2W2W AMPLIFIER W/ DC VOLUME CONTROL
GMA7496LD20 GAMMA-GMA7496LD20 Datasheet
190Kb / 11P
   2W2W AMPLIFIER W/ DC VOLUME CONTROL
More results

Mô tả tương tự - GMA7496L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TDA7496L STMICROELECTRONICS-TDA7496L Datasheet
162Kb / 10P
   2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD7496L YOUDA-YD7496L Datasheet
85Kb / 5P
   2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KKA7496L KODENSHI-KKA7496L Datasheet
526Kb / 8P
   2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
First Components Intern...
FC7496L FCI-FC7496L Datasheet
1Mb / 8P
   FC7496L 2W2W AMPLIFIER WITH DC VOLUME CONTROL
logo
Gamma Microelectronics ...
GMA7496L GAMMA-GMA7496L Datasheet
190Kb / 11P
   2W2W AMPLIFIER W/ DC VOLUME CONTROL
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1438 GMT-G1438 Datasheet
91Kb / 1P
   2W Stereo Audio Amplifier with DC Volume Control and Selectable Gain
logo
National Semiconductor ...
LM4843 NSC-LM4843 Datasheet
597Kb / 19P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control
logo
MOSA ELECTRONICS
MS6865 MOSA-MS6865 Datasheet
713Kb / 20P
   Dual 2W Power Amplifier 3 Stereo Inputs with Volume Control
MS6865 MOSA-MS6865_1 Datasheet
767Kb / 22P
   Dual 2W Power Amplifier 3 Stereo Inputs with Volume Control
MS6864 MOSA-MS6864_1 Datasheet
696Kb / 21P
   Dual 2W Power Amplifier, I2C interface Stereo Input with Volume Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com