công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAR-F5KA-881M50-D4DB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fujitsu Component Limited.

tên linh kiện FAR-F5KA-881M50-D4DB
Giải thích chi tiết về linh kiện  GSM850/WCDMA Rx (50/50ohm Unbalance)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Trang chủ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

FAR-F5KA-881M50-D4DB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fujitsu Component Limited.

  FAR-F5KA-881M50-D4DB Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5KA-881M50-D4DB Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5KA-881M50-D4DB Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5KA-881M50-D4DB Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5KA-881M50-D4DB Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
*Pb Free part
Customer Name
Standard
FUJITSU MEDIA DEVICES LIMITED
System
GSM850/WCDMA Rx (50/50ohm Unbalance)
DATE
Oct. 01, 2007
FMD Part Number
FAR-F5KA-881M50-D4DB
Version 4.2 g
Pb-free
Pb
Pb-free
Pb
Pb
Dimension
Device size: 1.4mmtyp. x 1.0mmtyp. x 0.5max.
Unit: mm
Pin Configuration
Pin No.
Symbol
Function
1
IN
Unbalanced pin
2
GND
Ground
3
GND
Ground
4
OUT
Unbalanced pin
5
GND
Ground
Evaluation Circuit
Unbalanced
Input
(50ohm)
Unbalanced
Output
(50ohm)
GND
4
2,3,
5
1 ~ 5 : Pin No.
1
Unbalanced
Input
(50ohm)
Unbalanced
Output
(50ohm)
GND
4
2,3,
5
1 ~ 5 : Pin No.
1
index


Số phần tương tự - FAR-F5KA-881M50-D4DB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
FAR-F5KA-881M50-D4DB TAIYO-YUDEN-FAR-F5KA-881M50-D4DB Datasheet
959Kb / 12P
   Please read this notice before using the TAIYO YUDEN products
More results

Mô tả tương tự - FAR-F5KA-881M50-D4DB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5KA-836M50-D4DF FUJITSU-FAR-F5KA-836M50-D4DF Datasheet
122Kb / 5P
   CDMA / GSM850 Tx (50/50ohm Unbalance)
FAR-F5KA-942M50-D4DD FUJITSU-FAR-F5KA-942M50-D4DD Datasheet
121Kb / 5P
   EGSM Rx (50/50ohm Unbalance)
FAR-F5KA-897M50-D4DC FUJITSU-FAR-F5KA-897M50-D4DC Datasheet
118Kb / 5P
   EGSM Tx (50/50ohm Unbalance)
FAR-F5KA-836M50-D4CM FUJITSU-FAR-F5KA-836M50-D4CM Datasheet
125Kb / 5P
   Cell Band-Tx (50/50ohm Unbalance)
logo
EPCOS
B9432 EPCOS-B9432 Datasheet
78Kb / 8P
   SAW Rx filter GSM850 / WCDMA band V
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5KB-881M50-B4EA FUJITSU-FAR-F5KB-881M50-B4EA Datasheet
336Kb / 6P
   GSM850 Rx (50/150ohms)
FAR-F5KB-881M50-B4EJ FUJITSU-FAR-F5KB-881M50-B4EJ Datasheet
127Kb / 6P
   GSM850-Rx (50/200ohm)
logo
EPCOS
B9456 EPCOS-B9456 Datasheet
101Kb / 8P
   SAW RX filter GSM850 / WCDMA band V / Cellular
logo
Murata Manufacturing Co...
SAFFB881MAN0F0A MURATA1-SAFFB881MAN0F0A Datasheet
326Kb / 8P
   SAW FILTER FOR GSM850/BAND5 Rx
Apr. 17 ,2019
logo
Panasonic Semiconductor
EFCH836MTCD1 PANASONIC-EFCH836MTCD1 Datasheet
187Kb / 7P
   2.0x1.4mm, 5pin-layout 50-50ohms unbalance-unbalance CIRCUIT COMPONENTS BUSINESS UNIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com