công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAR-F5KA-836M50-D4CM bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fujitsu Component Limited.

tên linh kiện FAR-F5KA-836M50-D4CM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cell Band-Tx (50/50ohm Unbalance)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Trang chủ  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.

FAR-F5KA-836M50-D4CM bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fujitsu Component Limited.

  FAR-F5KA-836M50-D4CM Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5KA-836M50-D4CM Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5KA-836M50-D4CM Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5KA-836M50-D4CM Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. FAR-F5KA-836M50-D4CM Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Customer Name
Standard
FUJITSU MEDIA DEVICES LIMITED
System
Cell Band-Tx (50/50ohm Unbalance)
DATE
Dec. 14, 2005
FMD Part Number
FAR-F5KA-836M50-D4CM
Version 2.0 b
Fig.3 In-band Characteristics
Fig.4 Wide-band Characteristics


Số phần tương tự - FAR-F5KA-836M50-D4CM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5KA-836M50-D4DF FUJITSU-FAR-F5KA-836M50-D4DF Datasheet
122Kb / 5P
   CDMA / GSM850 Tx (50/50ohm Unbalance)
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
FAR-F5KA-836M50-D4DF TAIYO-YUDEN-FAR-F5KA-836M50-D4DF Datasheet
959Kb / 12P
   Please read this notice before using the TAIYO YUDEN products
More results

Mô tả tương tự - FAR-F5KA-836M50-D4CM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5KA-897M50-D4DC FUJITSU-FAR-F5KA-897M50-D4DC Datasheet
118Kb / 5P
   EGSM Tx (50/50ohm Unbalance)
FAR-F5KA-836M50-D4DF FUJITSU-FAR-F5KA-836M50-D4DF Datasheet
122Kb / 5P
   CDMA / GSM850 Tx (50/50ohm Unbalance)
FAR-F5KA-881M50-D4DB FUJITSU-FAR-F5KA-881M50-D4DB Datasheet
125Kb / 5P
   GSM850/WCDMA Rx (50/50ohm Unbalance)
FAR-F5KA-942M50-D4DD FUJITSU-FAR-F5KA-942M50-D4DD Datasheet
121Kb / 5P
   EGSM Rx (50/50ohm Unbalance)
FAR-F6KA-1G7475-D4CY FUJITSU-FAR-F6KA-1G7475-D4CY Datasheet
285Kb / 5P
   DCS-Tx (unbalance)
FAR-F5KB-836M50-B4EG FUJITSU-FAR-F5KB-836M50-B4EG Datasheet
242Kb / 6P
   CDMA Tx (200/50ohm)
logo
Panasonic Semiconductor
EFCH836MTCD1 PANASONIC-EFCH836MTCD1 Datasheet
187Kb / 7P
   2.0x1.4mm, 5pin-layout 50-50ohms unbalance-unbalance CIRCUIT COMPONENTS BUSINESS UNIT
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5KB-836M50-B4ER FUJITSU-FAR-F5KB-836M50-B4ER Datasheet
137Kb / 6P
   W-CDMA V (850) Tx (100/50ohm)
FAR-G5KL-911M50-D4XC FUJITSU-FAR-G5KL-911M50-D4XC Datasheet
220Kb / 9P
   JCDMA(BW27MHz)/ Cell Tx
logo
STMicroelectronics
SMA427A STMICROELECTRONICS-SMA427A Datasheet
92Kb / 6P
   50 ohm / 50ohm Low Noise Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com