công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4003 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Daya Electric Group Co., Ltd.

tên linh kiện 1N4003
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 AMP. Silicon Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DAYA [Daya Electric Group Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.cndaya.com
Logo DAYA - Daya Electric Group Co., Ltd.

1N4003 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Daya Electric Group Co., Ltd.

  1N4003 Datasheet HTML 1Page - Daya Electric Group Co., Ltd. 1N4003 Datasheet HTML 2Page - Daya Electric Group Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (1N4001 THRU 1N4007)
FIG.3- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE
CURRENT
10
80
60
40
20
28
6
4
1
100
10
20
40
30
0
50
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine Wave
JEDEC Method
FIG.1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING
CURVE
25
0
50
75
100
125
150
175
0.4
0.6
0
0.2
0.8
1
AMBIENT TEMPERATURE. ( C)
o
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
Inductive Load
0.375" (9.5mm)
Lead Length
FIG.2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100
120
140
0.01
0.04
0.4
0.1
1
4
10
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE. (%)
Tj=125 C
0
Tj=25 C
0
FIG.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
0.1
0.2
0.4
1
100
40
20
24
10
1
60
100
40
20
10
6
4
2
REVERSE VOLTAGE. (V)
Tj=25 C
0
200
FIG.5- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
1.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.01
20
10
2
1
0.4
0.2
0.04
0.1
0.02
FORWARD VOLTAGE. (V)
4
Tj=25 C
Pulse Width=300 s
1% Duty Cycle
o
D A Y A
TDD
-
-
Factory Address: Taiguan Industrial zone, Yanjinyu Dongjin Rode No.1, XinXiang, HeNan, China
26


Số phần tương tự - 1N4003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4003 FS-1N4003 Datasheet
621Kb / 2P
   REVERSE VOLTGE 50V~1000V, FORWARD CURRENT 1.0AMP Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
1N4003 PANJIT-1N4003 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
ON Semiconductor
1N4003 ONSEMI-1N4003 Datasheet
102Kb / 7P
   Axial Lead Standard Recovery Rectifiers
October, 2012 ??Rev. 13
logo
Pan Jit International I...
1N4003 PANJIT-1N4003 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diodes Incorporated
1N4003 DIODES-1N4003 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 8 - 2
More results

Mô tả tương tự - 1N4003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001 TSC-1N4001_1 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP. Silicon Rectifiers
logo
Bytes
1A1 BYTES-1A1 Datasheet
150Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001S TSC-1N4001S_10 Datasheet
519Kb / 2P
   1.0 AMP. Silicon Rectifiers
logo
Nanjing International G...
EM513 DGNJDZ-EM513 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Bytes
BY127M BYTES-BY127M Datasheet
151Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
204-1N400X ETC2-204-1N400X Datasheet
64Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
EM516 DGNJDZ-EM516 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1A1 SECOS-1A1_15 Datasheet
744Kb / 2P
   1.0 AMP Silicon Rectifiers
logo
UNIOHM CORPORATION
1N4001 UNIOHM-1N4001 Datasheet
65Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
1N4001S DGNJDZ-1N4001S Datasheet
273Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com