công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-8050T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanken electric

tên linh kiện SI-8050T
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC/DC Step-Down Converter IC
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-8050T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanken electric

  SI-8050T Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SI-8050T Datasheet HTML 2Page - Sanken electric SI-8050T Datasheet HTML 3Page - Sanken electric SI-8050T Datasheet HTML 4Page - Sanken electric SI-8050T Datasheet HTML 5Page - Sanken electric SI-8050T Datasheet HTML 6Page - Sanken electric SI-8050T Datasheet HTML 7Page - Sanken electric SI-8050T Datasheet HTML 8Page - Sanken electric SI-8050T Datasheet HTML 9Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
DC/DC Step-Down Converter IC
SI-8000TM Series
September 2005
Sanken Electric Co.,Ltd.
I02-001EA-050910
Output Voltage: 5V Adjusted (R2=0.8k[Ohm])
(2) Low Voltage Behavior
6
2
4
6
8
10
入力電圧
VIN [V]
Output Current IO [A]
5.06
20
40 60 80 100 120 140 160 180
Junction Temperature Tj [℃]
Io=0A
TSD OFF
TSD ON
IO=0A、
0.1A
0.5A
1.0A
1.5A
0
0.2 0.4 0.6
0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
0
10
20
30
40
Input Voltage VIN [V]
Vss=0V
(4) Circuit Current at Output OFF
(5) Quiescent Current
0
10
20
30
40
入力電圧
VIN [V]
10
8
6
4
2
(6) Thermal Protection
VIN=8V
Io=0.01A
VIN=40V
30V
20V
15v
10V
8V
5
3
2
1
0
5.04
5.02
5.00
4.98
4.96
4.94
4.92
4.90
4.88
4.86
4.84
400
300
200
100
6
5
4
3
2
1
0
(3) Load Regulation
5/15


Số phần tương tự - SI-8050T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8050TFE SANKEN-SI-8050TFE Datasheet
443Kb / 2P
   Full-Mold Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8050TFE SANKEN-SI-8050TFE Datasheet
52Kb / 2P
   Full-Mold, Separate Excitation Step-down Switching Mode
More results

Mô tả tương tự - SI-8050T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TB7100F TOSHIBA-TB7100F Datasheet
355Kb / 17P
   Step-down DC-DC Converter IC
TB7102F TOSHIBA-TB7102F Datasheet
280Kb / 13P
   Step-down DC-DC Converter IC
TB7101F TOSHIBA-TB7101F Datasheet
295Kb / 17P
   Step-down DC-DC Converter IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC34093 FUMAN-TC34093 Datasheet
155Kb / 3P
   Step-down DC-DC converter control IC
logo
Shindengen Electric Mfg...
MD1323R SHINDENGEN-MD1323R Datasheet
558Kb / 2P
   Step Down DC - DC Converter Power IC
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC34083 FUMAN-TC34083 Datasheet
153Kb / 3P
   Step-down DC-DC converter control IC
TC34053 FUMAN-TC34053 Datasheet
120Kb / 2P
   Step-down DC-DC converter control IC
SC34073 FUMAN-SC34073 Datasheet
137Kb / 2P
   Step-down DC-DC converter control IC
SC34073M FUMAN-SC34073M Datasheet
150Kb / 3P
   Step-down DC-DC converter control IC
logo
New Japan Radio
NJM2393 NJRC-NJM2393 Datasheet
137Kb / 7P
   Step-Down PWM DC/DC Converter IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com