công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC15XS3400CPNA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC15XS3400CPNA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad High Side Switch (Quad 15 mOhm)
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC15XS3400CPNA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC15XS3400CPNA Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 51 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
3
15XS3400
INTERNAL BLOCK DIAGRAM
INTERNAL BLOCK DIAGRAM
Figure 2. 15XS3400 Simplified Internal Block Diagram
GND
Programmable
Watchdog
Over-temperature
Detection
Logic
Severe Short-circuit
Selectable Over-current
Internal
Regulator
Selectable Slew Rate
Gate Driver
Over/Under-voltage
Protections
HS0
VPWR
VDD
CS
SCLK
SO
SI
RST
WAKE
FS
IN0
FSI
IN3
HS1
HS0
HS1
HS2
HS3
HS2
HS3
IN1
IN2
Detection
Selectable Output
CSNS
VREG
IDWN
IUP
IDWN
RDWN
Open-load
Detections
Detection
Temperature
Feedback
VREG
Short to VPWR
Detection
Charge
VDD Failure
Detection
Calibratable
Oscillator
PWM
Module
VPWR
Voltage Clamp
RDWN
Current Recopy
Analog MUX
Over-temperature
Prewarning
VDD
Pump
POR


Số phần tương tự - MC15XS3400CPNA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC15XS3400CPNA FREESCALE-MC15XS3400CPNA Datasheet
2Mb / 49P
   Quad High Side Switch (Quad 15m廓)
More results

Mô tả tương tự - MC15XS3400CPNA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
15XS3400 FREESCALE-15XS3400_12 Datasheet
1Mb / 52P
   Quad High Side Switch (Quad 15 mOhm)
35XS3400 FREESCALE-35XS3400_12 Datasheet
1Mb / 46P
   Quad High Side Switch (Quad 35 mOhm)
35XS3400 FREESCALE-35XS3400 Datasheet
1Mb / 48P
   Quad High Side Switch (Quad 35 mOhm)
logo
NXP Semiconductors
MC09XS3400 NXP-MC09XS3400 Datasheet
1Mb / 51P
   Quad high-side switch (9.0 mOhm)
Rev. 5.0, 8/2018
logo
Freescale Semiconductor...
10XS3435 FREESCALE-10XS3435 Datasheet
1Mb / 51P
   Quad High Side Switch (Dual 10 mOhm, Dual 35 mOhm)
10XS3412 FREESCALE-10XS3412_12 Datasheet
1Mb / 51P
   Quad High Side Switch (Dual 10 mOhm, Dual 12 mOhm)
10XS3435 FREESCALE-10XS3435_V10 Datasheet
1Mb / 51P
   Quad High Side Switch(Dual 10 mOhm, Dual 35 mOhm)
logo
NXP Semiconductors
MC10XS3425 NXP-MC10XS3425 Datasheet
1Mb / 52P
   Quad high-side switch (dual 10 mOhm, dual 25 mOhm)
MC10XS3412 NXP-MC10XS3412 Datasheet
1Mb / 60P
   Quad high-side switch (dual 10 mOhm, dual 12 mOhm)
logo
Freescale Semiconductor...
10XS3412 FREESCALE-10XS3412_09 Datasheet
1Mb / 53P
   Quad High Side Switch (Dual 10 mOhm, Dual 12 mOhm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com