công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SI-3012KM bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Allegro MicroSystems |
|
SI-3012KM bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Allegro MicroSystems |
11 / 12 page 14 sSI-3090KM Typical Characteristics (Ta=25 °C) Dropout Voltage Output Rise Characteristics Line Regulation Load Regulation Overcurrent Protection Characteristics Quiescent Circuit Current Circuit Current Output ON/OFF Control Output ON/OFF Control Current 0.6 0.4 0.2 0 0.2 0.4 Output Current IO (A) 0.6 0.8 1 0 4 28 10 612 2 4 6 8 10 Input Voltage VIN (V) IO=0 to 1A 0.2A step Input Voltage VIN (V) 9.04 9.02 9.00 8.98 8.96 8.94 8.92 8 10 12 14 16 18 20 22 24 IO=0 to 1A 0.2A step 9.04 9.00 8.96 8.92 9.02 8.98 8.94 0 0.2 0.4 Output Current IO (A) 0.6 0.8 1 VIN=10V 11V 12V 15V 18V 20V 2 4 6 8 10 0 0.5 1.0 1.5 2.0 Output Current IO (A) 28V 25V 30V VIN=10V 11V 12V 15V 20V 0 10 20 30 200 400 600 800 Input Voltage VIN (V) IO=0A VC=2V 0 510 15 20 80 60 40 20 Input Voltage VIN (V) IO=1A 0.8A 0.4A 0.6A 0.2A 0A 2 4 6 8 10 01 2 3 4 VC Terminal Control Voltage VC (V) VIN=11V IO=0.01A 30 20 10 25 15 5 01 2 3 4 VC Terminal Control Voltage VC (V) VIN=11V Thermal Protection Characteristics Overinput Voltage Protection Characteristics 0 40 80 120 160 180 2 4 6 8 10 Junction Temperature Tj ( °C) VIN=11V IO=0.01A 010 20 30 40 2 4 6 8 10 Input Voltage VIN (V) VIN=11V IO=0.01A qSI-3000KM Series |
Số phần tương tự - SI-3012KM |
|
Mô tả tương tự - SI-3012KM |