công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1419BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1419BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPDT Switch
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1419BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG1419BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1419BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1419BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1419BRMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1419BRMZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1419BRMZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG1419BRMZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG1419BRMZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADG1419BRMZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
ADG1419
Rev. 0 | Page 11 of 16
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
FREQUENCY (Hz)
10k
100k
1M
10M
100M
1G
1k
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
Figure 17. Off Isolation vs. Frequency
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
10k
100k
1M
10M
100M
1G
Figure 18. Crosstalk vs. Frequency
–5.0
–4.5
–4.0
–3.5
–3.0
–2.5
–2.0
–1.5
–1.0
0
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
10k
100k
1M
10M
100M
1G
–0.5
Figure 19. On Response vs. Frequency
0.01
0
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0
5k
10k
15k
20k
FREQUENCY (Hz)
RL = 110Ω
TA = 25°C
VDD = +5V
VSS = –5V
VS = 5V p-p
VDD = +15V
VSS = –15V
VS = 10V p-p
Figure 20. THD + N vs. Frequency
NO DECOUPLING
CAPACITORS
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
FREQUENCY (Hz)
1k
1M
10M
10k
100k
DECOUPLING
CAPACITORS
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
Figure 21. ACPSRR vs. Frequency


Số phần tương tự - ADG1419BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1411 AD-ADG1411 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1411YCPZ-500RL7 AD-ADG1411YCPZ-500RL7 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1411YCPZ-REEL7 AD-ADG1411YCPZ-REEL7 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1411YRUZ AD-ADG1411YRUZ Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1411YRUZ-REEL AD-ADG1411YRUZ-REEL Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
More results

Mô tả tương tự - ADG1419BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1436-EP AD-ADG1436-EP Datasheet
251Kb / 10P
   1.5 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V, iCMOS, Dual SPDT Switch
Rev. 0
ADG1421 AD-ADG1421 Datasheet
476Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Dual SPST Switches
REV. 0
ADG1436 AD-ADG1436 Datasheet
294Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Dual SPDT Switch
Rev. PrC
ADG1401 AD-ADG1401 Datasheet
447Kb / 16P
   1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPST Switches
REV. 0
ADG1411 AD-ADG1411 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1404 AD-ADG1404 Datasheet
252Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V 4:1 iCMOS??Multiplexer
Rev.PrB
ADG1414 AD-ADG1414 Datasheet
462Kb / 20P
   9.5 廓 RON 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Serially-Controlled Octal SPST Switches
REV. 0
ADG1636 AD-ADG1636 Datasheet
526Kb / 16P
   1 廓 Typical On Resistance, 짹5 V, 12 V, 5 V, and 3.3 V Dual SPDT Switches
REV. A
ADG1517 AD-ADG1517 Datasheet
195Kb / 12P
   1.6 廓 On Resistance, 15 V iCMOS SPST Switch
REV. 0
ADG1236YRUZ AD-ADG1236YRUZ Datasheet
288Kb / 16P
   Low Capacitance, Low Charge Injection, 짹15 V/12 V iCMOS?? Dual SPDT Switch
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com