công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG1401BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG1401BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPST Switches
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG1401BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG1401BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG1401BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG1401BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG1401BRMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG1401BRMZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG1401BRMZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADG1401BRMZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADG1401BRMZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADG1401BRMZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
ADG1401/ADG1402
Rev. 0 | Page 11 of 16
–120
–100
–80
–60
–40
–20
0
FREQUENCY (Hz)
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
Figure 16. Off Isolation vs. Frequency
0
FREQUENCY (Hz)
10k
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–2.5
–3.0
–3.5
–4.0
100k
1M
10M
100M
1G
Figure 17. On Response vs. Frequency
0
5k
10k
15k
20k
FREQUENCY (Hz)
RL = 110Ω
TA = 25°C
VDD = 15V, VSS = 15V, VS = 10V p-p
VDD = 5V, VSS = 5V, VS = 5V p-p
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0
Figure 18. THD + N vs. Frequency
DECOUPLING
CAPACITORS
NO DECOUPLING
CAPACITORS
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
FREQUENCY (Hz)
1k
10k
100k
1M
10M
TA = 25°C
VDD = +15V
VSS = –15V
Figure 19. ACPSRR vs. Frequency


Số phần tương tự - ADG1401BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1404 AD-ADG1404 Datasheet
252Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V 4:1 iCMOS??Multiplexer
Rev.PrB
ADG1404YCPZ-500RL7 AD-ADG1404YCPZ-500RL7 Datasheet
252Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V 4:1 iCMOS??Multiplexer
Rev.PrB
ADG1404YCPZ-REEL7 AD-ADG1404YCPZ-REEL7 Datasheet
252Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V 4:1 iCMOS??Multiplexer
Rev.PrB
ADG1404YRUZ AD-ADG1404YRUZ Datasheet
252Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V 4:1 iCMOS??Multiplexer
Rev.PrB
ADG1404YRUZ-REEL AD-ADG1404YRUZ-REEL Datasheet
252Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V 4:1 iCMOS??Multiplexer
Rev.PrB
More results

Mô tả tương tự - ADG1401BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1421 AD-ADG1421 Datasheet
476Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Dual SPST Switches
REV. 0
ADG1419 AD-ADG1419 Datasheet
512Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPDT Switch
REV. 0
ADG1436-EP AD-ADG1436-EP Datasheet
251Kb / 10P
   1.5 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V, iCMOS, Dual SPDT Switch
Rev. 0
ADG1411 AD-ADG1411 Datasheet
228Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Quad SPST Switch
Rev. PrE
ADG1414 AD-ADG1414 Datasheet
462Kb / 20P
   9.5 廓 RON 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Serially-Controlled Octal SPST Switches
REV. 0
ADG1404 AD-ADG1404 Datasheet
252Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V 4:1 iCMOS??Multiplexer
Rev.PrB
ADG1436 AD-ADG1436 Datasheet
294Kb / 17P
   2??Max On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS??Dual SPDT Switch
Rev. PrC
ADG1611 AD-ADG1611 Datasheet
436Kb / 16P
   1 廓 Typical On Resistance, 짹5 V, 12 V, 5 V, and 3.3 V Quad SPST Switches
REV. B
ADG1411 AD-ADG1411_15 Datasheet
295Kb / 16P
   1.5 On Resistance, 15 V/12 V/5 V, iCMOS, Quad SPST Switches
REV. B
ADG4612 AD-ADG4612 Datasheet
393Kb / 24P
   Power-Off Protection 짹5 V, 12 V, Quad SPST Switches with 5 廓 On Resistance
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com