công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SB1105W bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. |
|
SB1105W bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. |
2 / 16 page Color Variations and Luminous Intensity Page 2 TYP. IF MIN. MAX. IF TYP. IF VUB1105W InGaN Blue 470 10 120 470 10 350 10 VUG1105W InGaN 530 10 560 2,200 10 780 10 VYBG1105W AlGaInP 562 20 39 150 20 55 20 VYPY1105W AlGaInP Yellow Green 572 20 100 390 20 200 20 VFY1105W AlGaInP Yellow 590 20 330 1,200 20 450 20 VFA1105W AlGaInP Orange 605 20 330 1,200 20 450 20 VFV1105W AlGaInP 615 20 560 820 20 500 20 VFR1105W AlGaInP 626 20 330 1,200 20 450 20 Part No. Material λd (nm) Dominant Wavelength Emitted Color Green Water Clear Luminous Flux Iv (mcd) φv(mlm) Lens Color Luminous Intensity Red (High Reliability type, V-Series) 1105W Series Single Color Dome Lens Type (Ta=25℃) ※Note : The luminous intensity(I v) and dominant wavelength (λd) above are the setup values of the sorting machine. (Tolerance : IV… ±10%, λd ... ±1nm) 2006.3.31 |
Số phần tương tự - SB1105W |
|
Mô tả tương tự - SB1105W |