công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB5921B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

tên linh kiện SMB5921B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT ZENER TYPE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PACELEADER [PACELEADER INDUSTRIAL]
Trang chủ  http://www.paceleader.tw
Logo PACELEADER - PACELEADER INDUSTRIAL

SMB5921B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

  SMB5921B Datasheet HTML 1Page - PACELEADER INDUSTRIAL SMB5921B Datasheet HTML 2Page - PACELEADER INDUSTRIAL  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SURFACE MOUNT ZENER TYPE
SURFACE MOUNT ZENER TYPE
o
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at TA=25 C unless otherwise noted)
2
www.paceleader.tw
SURFACE MOUNT ZENER DIODES
WATTS
thru
SMB5921B
SMB5949B
3.0
Part No.
Nominal Zener
Voltage
Max.Zener Impedance
Max.Zener Reverse
Leakage Current
Max.
DC
Zener
Current
Marking
Code
V Z@I
ZT
ZZT@IZT
Z
ZK @IZK
I
R
@V
R
IZM
Nom.V
mA
mA
mA
μA
V
mA
SMB5921B
SMB5922B
SMB5923B
SMB5924B
SMB5925B
SMB5926B
SMB5927B
SMB5928B
SMB5929B
SMB5930B
SMB5931B
SMB5932B
SMB5933B
SMB5934B
SMB5935B
SMB5936B
SMB5937B
SMB5938B
SMB5939B
SMB5940B
SMB5941B
SMB5942B
SMB5943B
SMB5944B
SMB5945B
SMB5946B
SMB5947B
SMB5948B
SMB5949B
6.8
55.1
2.5
7.5
50.0
3.0
8.2
45.7
3.5
9.1
41.2
4.0
10
37.5
4.5
11
34.1
5.5
12
31.2
6.5
13
28.8
7.0
15
25.0
9.0
16
23.4
10
18
20.8
12
20
18.7
14
22
17.0
17.5
24
15.6
19
27
13.9
23
30
12.5
26
33
11.4
33
36
10.4
38
39
9.6
45
43
8.7
53
47
8.0
67
51
7.3
70
56
6.7
86
62
6.0
100
68
5.5
120
75
5.0
140
82
4.6
160
91
4.1
200
100
3.7
250
55.1
50.0
45.7
41.2
37.5
34.1
31.2
28.8
25.0
23.4
20.8
18.7
17.0
15.6
13.9
12.5
11.4
10.4
9.6
8.7
8.0
7.3
6.7
6.0
5.5
5.0
4.6
4.1
3.7
200
400
400
500
500
550
550
550
600
600
650
650
650
700
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1300
1500
1700
2000
2500
3000
3100
1.0
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5.2
6.0
6.5
7.0
8.0
8.4
9.1
9.9
11.4
12.2
13.7
15.2
16.7
18.2
20.6
22.8
25.1
27.4
29.7
32.7
35.8
38.8
42.6
47.1
51.7
56.0
62.2
69.2
76.0
440
400
364
328
300
272
250
230
200
186
166
150
136
124
110
100
90
82
76
68
62
58
52
48
44
40
36
32
30
5921B
5922B
5923B
5924B
5925B
5926B
5927B
5928B
5929B
5930B
5931B
5932B
5933B
5934B
5935B
5936B
5937B
5938B
5939B
5940B
5941B
5942B
5943B
5944B
5945B
5946B
5947B
5948B
5949B


Số phần tương tự - SMB5921B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB5921B SECOS-SMB5921B Datasheet
201Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
SMB5921B SECOS-SMB5921B Datasheet
238Kb / 3P
   VOLTAGE 6.2 V ~ 200 V 1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Weitron Technology
SMB5921B WEITRON-SMB5921B Datasheet
81Kb / 2P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Dc Components
SMB5921B DCCOM-SMB5921B Datasheet
49Kb / 2P
   RECTIFIER SPECIALISTS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMB5921B SECOS-SMB5921B Datasheet
238Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
More results

Mô tả tương tự - SMB5921B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMC5342B PACELEADER-SMC5342B Datasheet
360Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
SMA4949A PACELEADER-SMA4949A Datasheet
241Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
MMSZ5221B PACELEADER-MMSZ5221B Datasheet
197Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
ZGFM052V4C-MH PACELEADER-ZGFM052V4C-MH Datasheet
210Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
MMSZ2V4 PACELEADER-MMSZ2V4 Datasheet
233Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
ZGFM103V3-M PACELEADER-ZGFM103V3-M Datasheet
267Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
ZGF052V4C-MH PACELEADER-ZGF052V4C-MH Datasheet
210Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
SMB5341B PACELEADER-SMB5341B Datasheet
458Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
SMA5921B PACELEADER-SMA5921B Datasheet
361Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
ZS4728A PACELEADER-ZS4728A Datasheet
262Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com