công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD03N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sanken electric

tên linh kiện STD03N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Darlington Transistors for Audio Amplifiers
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STD03N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sanken electric

  STD03N Datasheet HTML 1Page - Sanken electric STD03N Datasheet HTML 2Page - Sanken electric STD03N Datasheet HTML 3Page - Sanken electric STD03N Datasheet HTML 4Page - Sanken electric STD03N Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STD03N Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STD03N Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STD03N Datasheet HTML 8Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Darlington Transistor with built-in compensation diodes
STD03N
March, 2006
Sanken Electric Co.,Ltd.
T01-001EA-060309
Europe
France
Allegro MicroSystems Europe
Les Pleiades, Park Nord Annecy, 74370 Metz-Tessy, France
Tel: 33-450512359
Fax: 33-450512083
United Kingdom
Allegro MicroSystems Europe Limited
Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey KT12 2TD, U.K.
Tel: 44-1932-253355
Fax: 44-1932-246622
North America
United States
Allegro MicroSystems, Inc.
115 Northeast Cutoff, Worcester, Massachusetts 01606, U.S.A.
Tel: 1-508-853-5000
Fax: 1-508-853-3353
Allegro MicroSystems, Inc. (Southern California)
14 Hughes Street, Suite B105, Irvine, CA 92618
Tel: 1-949-460-2003
Fax: 1-949-460-7837
7/8


Số phần tương tự - STD03N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
STD03N ALLEGRO-STD03N Datasheet
363Kb / 7P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
logo
Sanken electric
STD03N SANKEN-STD03N Datasheet
398Kb / 8P
   High collector power dissipation: Pc=160W
More results

Mô tả tương tự - STD03N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
STD03N ALLEGRO-STD03N Datasheet
363Kb / 7P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
logo
Sanken electric
STD02N SANKEN-STD02N Datasheet
291Kb / 9P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
STD01N SANKEN-STD01N Datasheet
291Kb / 9P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
logo
Allegro MicroSystems
STD01N ALLEGRO-STD01N Datasheet
343Kb / 7P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
STD02N ALLEGRO-STD02N Datasheet
344Kb / 7P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
logo
Sanken electric
STD01N SANKEN-STD01N Datasheet
290Kb / 9P
   Darlington Transistors for Audio Amplifiers
SAP15P SANKEN-SAP15P Datasheet
135Kb / 6P
   Darlington transistors with built-in temperature compensation diodes for audio amplifier applications
logo
Fairchild Semiconductor
BD159STU FAIRCHILD-BD159STU Datasheet
44Kb / 4P
   For T.V Radio Audio Output Amplifiers
logo
Motorola, Inc
MPSA13 MOTOROLA-MPSA13 Datasheet
225Kb / 6P
   Darlington Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBTA63LT1G ONSEMI-MMBTA63LT1G Datasheet
93Kb / 4P
   Darlington Transistors
October, 2016 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com