công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK433-070-E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK433-070-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 60W60W
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK433-070-E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  STK433-070-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK433-070-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK433-070-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK433-070-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK433-070-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK433-070-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK433-070-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK433-070-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK433-070-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
STK433-070-E
No. A1488-4/11
Application Circuit Example
Sample PCB Trace Pattern
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
15
Ch1 OUT
GND
GND
+VCC
-VCC
STK433-070-E
SUB.GND
100
μF
/50V
100
Ω/1W
100
μF
/50V
100
μF
/50V
56k
Ω
3pF
56k
Ω
3pF
Ch2 OUT
GND
3
μH
3
μH
4.7
Ω
4.7
Ω/1W
4.7
Ω
4.7
Ω/1W
0.1
μF
Ch2 IN
GND
Ch1 IN
2.2
μF
/50V
2.2
μF
/50V
1k
Ω
1k
Ω
+VCC
Ch1
IN
Ch1
NF
Ch2
IN
Ch2
NF
Ch2
OUT
Ch1
OUT
-VCC
SUB
GND
+PRE
ST-BY
0.1
μF
10
μF
/10V
1.8k
Ω
10
μF
/10V
1.8k
Ω
Stand-by Control
Ch1
OUT
Ch2
OUT
-PRE
100
Ω
/1W
100
μF
/50V
100pF
100pF
0.22
Ω
0.22
Ω


Số phần tương tự - STK433-070-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-030-E SANYO-STK433-030-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 30W30W
STK433-040-E SANYO-STK433-040-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 40W40W
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-040N-E ONSEMI-STK433-040N-E Datasheet
372Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-060-E SANYO-STK433-060-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 50W50W
More results

Mô tả tương tự - STK433-070-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-070N-E SANYO-STK404-070N-E Datasheet
193Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC 60W
STK433-290-E SANYO-STK433-290-E Datasheet
209Kb / 13P
   Thick-Film Hybrid IC 3-channel class AB audio power IC, 3-channel class AB audio power IC,
STK433-100-E SANYO-STK433-100-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 100W100W
STK433-120-E SANYO-STK433-120-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 120W120W
STK433-130-E SANYO-STK433-130-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 150W150W
STK433-060-E SANYO-STK433-060-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 50W50W
STK404-200-E SANYO-STK404-200-E Datasheet
353Kb / 11P
   One-Channel Class AB Audio Power Amplifier IC 60W
STK415-100-E SANYO-STK415-100-E Datasheet
187Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 60W60W
STK433-040-E SANYO-STK433-040-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 40W40W
STK433-030-E SANYO-STK433-030-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 30W30W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com