công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA110 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện SA110
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

SA110 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - GOOD-ARK Electronics

  SA110 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics SA110 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics SA110 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics SA110 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics SA110 Datasheet HTML 5Page - GOOD-ARK Electronics SA110 Datasheet HTML 6Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
579
S
E
V
R
U
C
C
I
T
S
I
R
E
T
C
A
R
A
H
C
D
N
A
S
G
N
I
T
A
R
(T
A = 25
oC unless otherwise noted)


Số phần tương tự - SA110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SA110 PANJIT-SA110 Datasheet
169Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power)
logo
Yangzhou yangjie electr...
SA110 YANGJIE-SA110 Datasheet
191Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
First Components Intern...
SA110 FCI-SA110 Datasheet
178Kb / 4P
   5.0V to 170V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA110 LUGUANG-SA110 Datasheet
196Kb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Won-Top Electronics
SA110 WTE-SA110 Datasheet
68Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
More results

Mô tả tương tự - SA110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B72540E0170K062 EPCOS-B72540E0170K062 Datasheet
191Kb / 14P
   Ceramic transient voltage suppressors Ceramic transient voltage suppressors
logo
Fairchild Semiconductor
1V5KE6V8A FAIRCHILD-1V5KE6V8A Datasheet
85Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Silicon Standard Corp.
SA5.0 SSC-SA5.0 Datasheet
677Kb / 8P
   Transient Voltage Suppressors
logo
ON Semiconductor
NUP3115UPMU ONSEMI-NUP3115UPMU Datasheet
157Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
September, 2009??Rev. 1
logo
New Jersey Semi-Conduct...
TVS505 NJSEMI-TVS505 Datasheet
73Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
ESD05C SECOS-ESD05C_15 Datasheet
200Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
SZMD03C SECOS-SZMD03C_15 Datasheet
193Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
SZMD15C SECOS-SZMD15C_15 Datasheet
101Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Solid States Devices, I...
T00002B SSDI-T00002B Datasheet
96Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Central Semiconductor C...
CSL05 CENTRAL-CSL05 Datasheet
280Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSESD05 SECOS-SSESD05_15 Datasheet
313Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com