công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6292 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện 1N6292
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

1N6292 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - GOOD-ARK Electronics

  1N6292 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292 Datasheet HTML 5Page - GOOD-ARK Electronics 1N6292 Datasheet HTML 6Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
597
S
E
V
R
U
C
C
I
T
S
I
R
E
T
C
A
R
A
H
C
D
N
A
S
G
N
I
T
A
R
(T
A = 25
oC unless otherwise noted)


Số phần tương tự - 1N6292

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
1N6292 TRSYS-1N6292 Datasheet
251Kb / 5P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
1N6292 VISHAY-1N6292 Datasheet
125Kb / 7P
   TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
logo
Shenzhen Luguang Electr...
1N6292 LUGUANG-1N6292 Datasheet
1Mb / 4P
   1500 WattsTransient Voltage Suppressor Diodes
logo
Dc Components
1N6292 DCCOM-1N6292 Datasheet
740Kb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Chongqing Pingwei Enter...
1N6292 CHONGQING-1N6292 Datasheet
62Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - 1N6292

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
1.5KE6.8 GOOD-ARK-1.5KE6.8_15 Datasheet
626Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
1.5SMC6.8A GOOD-ARK-1.5SMC6.8A Datasheet
236Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
1.5SMC6.8A GOOD-ARK-1.5SMC6.8A_15 Datasheet
236Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
logo
First Silicon Co., Ltd
1.5KE6.8 FS-1.5KE6.8 Datasheet
702Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pluse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
P6KEXX FS-P6KEXX Datasheet
325Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 600W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
logo
GOOD-ARK Electronics
P4KE6.8 GOOD-ARK-P4KE6.8_15 Datasheet
245Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 400W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
1N6303A GOOD-ARK-1N6303A_15 Datasheet
1,022Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 1500W Breakdown Voltage 6.8 to 440V
P4SMA6.8A GOOD-ARK-P4SMA6.8A Datasheet
233Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors Peak Pulse Power 400W Breakdown Voltage 6.8 to 550V
logo
Rugao Dachang Electroni...
P4KE DACHANG-P4KE Datasheet
272Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Breakdown Voltage 6.8 to 440V
P6KE DACHANG-P6KE Datasheet
270Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors Breakdown Voltage 6.8 to 440V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com