công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-4516DA726XFC-A80 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-4516DA726XFC-A80
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4516DA726XFC-A80 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Elpida Memory

  MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4516DA726XFC-A80 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
Data Sheet E0074N10
2
MC-4516DA726
• Automatic precharge and controlled precharge
• CBR (Auto) refresh and self refresh
• All DQs have 10 Ω ±10 % of series resistor
• Single 3.3 V ± 0.3 V power supply
• LVTTL compatible
• 4,096 refresh cycles / 64 ms
• Burst termination by Burst Stop command and Precharge command
• 168-pin dual in-line memory module (Pin pitch = 1.27 mm)
• Registered type
• Serial PD
Ordering Information
Part number
Clock frequency
(MAX.)
Package
Mounted devices
MC-4516DA726EFC-A80
125 MHz
168-pin Dual In-line Memory Module 9 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. E)
MC-4516DA726EFC-A10
100 MHz
(Socket Type)
(10.16 mm (400) TSOP (II))
MC-4516DA726PFC-A80
125 MHz
Edge connector: Gold plated
9 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. P)
MC-4516DA726PFC-A10
100 MHz
38.1 mm height
(10.16 mm (400) TSOP (II))
MC-4516DA726XFC-A80
125 MHz
9 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. X)
MC-4516DA726XFC-A10
100 MHz
(10.16 mm (400) TSOP (II))


Số phần tương tự - MC-4516DA726XFC-A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4516DA726 NEC-MC-4516DA726 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4516DA726EFC-A10 NEC-MC-4516DA726EFC-A10 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4516DA726EFC-A80 NEC-MC-4516DA726EFC-A80 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4516DA726PFC-A10 NEC-MC-4516DA726PFC-A10 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4516DA726PFC-A80 NEC-MC-4516DA726PFC-A80 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-4516DA726XFC-A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-4516DA727XFA ELPIDA-MC-4516DA727XFA Datasheet
173Kb / 14P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4516DA726 NEC-MC-4516DA726 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516DA727 ELPIDA-MC-4516DA727 Datasheet
224Kb / 15P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-45D16DA721 ELPIDA-MC-45D16DA721 Datasheet
180Kb / 16P
   16 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4532DA727 ELPIDA-MC-4532DA727 Datasheet
227Kb / 15P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4532DA726 NEC-MC-4532DA726 Datasheet
247Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532DA726 ELPIDA-MC-4532DA726 Datasheet
185Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4564EC726 NEC-MC-4564EC726 Datasheet
292Kb / 6P
   64 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532DA727XFA ELPIDA-MC-4532DA727XFA Datasheet
162Kb / 14P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4564EC727 NEC-MC-4564EC727 Datasheet
182Kb / 6P
   64M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com