công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-4532DA726PFB-A80 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-4532DA726PFB-A80
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4532DA726PFB-A80 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Elpida Memory

  MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
Data Sheet E0072N10
4
MC-4532DA726
Block Diagram
RDQMB0
/RCS0
RDQMB2
DQM
D9
/CS
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
D2
DQM
/CS
DQ 11
DQ 10
DQ 9
DQ 8
DQ 15
DQ 14
DQ 12
DQ 13
D4
DQM
/CS
DQ 32
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
D3
DQM
/CS
DQ 40
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 45
DQ 44
DQ 46
DQ 47
D7
DQM
/CS
D10
DQM
/CS
DQ 56
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
D16
DQM
/CS
D12
DQM
/CS
DQ 48
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
DQM
D13
/CS
DQ 27
DQ 26
DQ 25
DQ 24
DQ 31
DQ 30
DQ 29
DQ 28
CB 2
CB 3
CB 0
CB 1
DQ 18
DQ 19
DQ 17
DQ 16
DQ 23
DQ 22
DQ 21
DQ 20
RDQMB1
RDQMB4
RDQMB5
RDQMB7
RDQMB6
RDQMB3
VCC
D1 - D17
Register1, Register2, PLL
D1 - D17
Register1, Register2, PLL
C
/CS0
/RCS0
DQMB0, DQMB1,
DQMB4, DQMB5
RDQMB0, RDQMB1,
RDQMB4, RDQMB5
/RAS
/CAS
/WE
A0 - A6
/RRAS
/RCAS
/RWE
/CS2
DQMB2, DQMB3,
DQMB6, DQMB7
CKE0
A7 - A11,
BA0, BA1
REGE
LE
10 k
LE
/RCS2
RDQMB 2, RDQMB 3,
RDQMB 6, RDQMB 7
RCKE0
RA7 - RA11,
RBA0, RBA1
CLK1 - CLK3
12 pF
DQ 0
Register1
Register2
/RCS2
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
D11
DQM
/CS
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
CB 5
CB 4
CB 7
CB 6
D1
D0
D6
D17
D5
D14
D8
D15
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
DQM
/CS
CLK0
CLK : Register1, Register2
PLL
RA0 - RA6
CLK : D0, D1, D9
CLK : D2, D10, D11
CLK : D3, D4, D12
CLK : D5, D13, D14
CLK : D6, D7, D15
CLK : D8, D16, D17
VCC
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
10
CKE : D0 - D17
A7 - A11, BA0, BA1 : D0 - D17
/RAS : D0 - D17
/CAS : D0 - D17
/WE : D0 - D17
A0 - A6 : D0 - D17
SERIAL PD
WP
SDA
A0
A1
A2
SA0 SA1 SA2
47 k
SCL
10
VSS
Remarks 1. The value of all resistors of DQs is 10
Ω.
2. D0 - D17:
µPD45128441 (8M words × 4 bits × 4 banks)
3. REGE
≤ VIL: Buffer mode
REGE
≥ VIH: Register mode
4. Register: HD74ALVC16835
PLL: HD74CDC2509B


Số phần tương tự - MC-4532DA726PFB-A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4532DA726PFB-A80 NEC-MC-4532DA726PFB-A80 Datasheet
247Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-4532DA726PFB-A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-4532DA727 ELPIDA-MC-4532DA727 Datasheet
227Kb / 15P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4532DA726 NEC-MC-4532DA726 Datasheet
247Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532DA727XFA ELPIDA-MC-4532DA727XFA Datasheet
162Kb / 14P
   32 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-45D32DC721 ELPIDA-MC-45D32DC721 Datasheet
196Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-45D32DA721 ELPIDA-MC-45D32DA721 Datasheet
210Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-4516DA727XFA ELPIDA-MC-4516DA727XFA Datasheet
173Kb / 14P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4564EC726 NEC-MC-4564EC726 Datasheet
292Kb / 6P
   64 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516DA726 ELPIDA-MC-4516DA726 Datasheet
176Kb / 16P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-4516DA726 NEC-MC-4516DA726 Datasheet
232Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516DA727 ELPIDA-MC-4516DA727 Datasheet
224Kb / 15P
   16 M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com