công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-458CA721ESA-A10 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-458CA721ESA-A10
Giải thích chi tiết về linh kiện  8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-458CA721ESA-A10 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Elpida Memory

Back Button MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 11Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 12Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 13Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 14Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A10 Datasheet HTML 15Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
Data Sheet E0067N10
11
MC-458CA721ESA, 458CA721PSA, 458CA721XSA
(2/2)
Byte No.
Function Described
Hex
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Notes
32
Command and address
-A80
20H
0
0
1
0
0
0
0
0
2 ns
signal setup time
-A10
20H
0
0
1
0
0
0
0
0
2 ns
33
Command and address
-A80
10H
0
0
0
1
0
0
0
0
1 ns
signal hold time
-A10
10H
0
0
0
1
0
0
0
0
1 ns
34
Data signal input setup time
-A80
20H
0
0
1
0
0
0
0
0
2 ns
-A10
20H
0
0
1
0
0
0
0
0
2 ns
35
Data signal input hold time
-A80
10H
0
0
0
1
0
0
0
0
1 ns
-A10
10H
0
0
0
1
0
0
0
0
1 ns
36-61
00H
0
0
0
0
0
0
0
0
62
SPD revision
-A80
12H
0
0
0
1
0
0
1
0
1.2 A
-A10
12H
0
0
0
1
0
0
1
0
1.2 A
63
Checksum
-A80
01H
0
0
0
0
0
0
0
1
for bytes 0 - 62
-A10
67H
0
1
1
0
0
1
1
1
64-71
Manufacture’s JEDEC ID code
72
Manufacturing location
73-90
Manufacture’s P/N
91-92
Revision code
93-94
Manufacturing date
95-98
Assembly serial number
99-125
Mfg specific
126
Intel specification frequency
-A80
64H
0
1
1
0
0
1
0
0
100 MHz
-A10
64H
0
1
1
0
0
1
0
0
100 MHz
127
Intel specification /CAS
-A80
87H
1
0
0
0
0
1
1
1
latency support
-A10
85H
1
0
0
0
0
1
0
1
Timing Chart
Refer to the
µµµµPD45128441, 45128841, 45128163 Data sheet (E0031N).


Số phần tương tự - MC-458CA721ESA-A10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-458CA721ESA-A10 NEC-MC-458CA721ESA-A10 Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
More results

Mô tả tương tự - MC-458CA721ESA-A10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-458CA721ESA NEC-MC-458CA721ESA Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB64ESB ELPIDA-MC-458CB64ESB Datasheet
141Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CB64ESB NEC-MC-458CB64ESB Datasheet
126Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
MC-458CB641ES NEC-MC-458CB641ES Datasheet
137Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB642XS ELPIDA-MC-458CB642XS Datasheet
135Kb / 14P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com