công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-458CA721ESA-A80 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-458CA721ESA-A80
Giải thích chi tiết về linh kiện  8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-458CA721ESA-A80 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Elpida Memory

Back Button MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 11Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 12Page - Elpida Memory MC-458CA721ESA-A80 Datasheet HTML 13Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
Data Sheet E0067N10
9
MC-458CA721ESA, 458CA721PSA, 458CA721XSA
Asynchronous Characteristics
Parameter
Symbol
-A 80
-A 10
Unit
Note
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
ACT to REF/ACT command period (Operation)
tRC
70
70
ns
REF to REF/ACT command period (Refresh)
tRC1
70
70
ns
ACT to PRE command period
tRAS
48
120,000
50
120,000
ns
PRE to ACT command period
tRP
20
20
ns
Delay time ACT to READ/WRITE command
tRCD
20
20
ns
ACT(one) to ACT(another) command period
tRRD
16
20
ns
Data-in to PRE command period
tDPL
8
10
ns
Data-in to ACT(REF) command
/CAS latency = 3
tDAL3
1CLK+20
1CLK+20
ns
period (Auto precharge)
/CAS latency = 2
tDAL2
1CLK+20
1CLK+20
ns
Mode register set cycle time
tRSC
2
2
CLK
Transition time
tT
0.5
30
1
30
ns
Refresh time (4,096 refresh cycles)
tREF
64
64
ms


Số phần tương tự - MC-458CA721ESA-A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-458CA721ESA-A80 NEC-MC-458CA721ESA-A80 Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
More results

Mô tả tương tự - MC-458CA721ESA-A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-458CA721ESA NEC-MC-458CA721ESA Datasheet
142Kb / 6P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB64ESB ELPIDA-MC-458CB64ESB Datasheet
141Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CB64ESB NEC-MC-458CB64ESB Datasheet
126Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
MC-458CB641ES NEC-MC-458CB641ES Datasheet
137Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB642XS ELPIDA-MC-458CB642XS Datasheet
135Kb / 14P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com