công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-4532CC726PF-A10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-4532CC726PF-A10
Giải thích chi tiết về linh kiện  32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4532CC726PF-A10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Elpida Memory

  MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4532CC726PF-A10 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2
MC-4532CC726
Data Sheet E0053N10
• LVTTL compatible
• 4,096 refresh cycles/64 ms
• Burst termination by Burst Stop command and Precharge command
• 168-pin dual in-line memory module (Pin pitch = 1.27 mm)
• Unbuffered type
• Serial PD
Ordering Information
Part number
Clock frequency
MHz (MAX.)
Package
Mounted devices
MC-4532CC726EF-A80
125 MHz
168-pin Dual In-line Memory Module
18 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. E)
MC-4532CC726EF-A10
100 MHz
(Socket Type)
(10.16 mm (400) TSOP (II))
MC-4532CC726PF-A80
125 MHz
Edge connector : Gold plated
18 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. P)
MC-4532CC726PF-A10
100 MHz
34.93 mm height
(10.16 mm (400) TSOP (II))
MC-4532CC726XF-A80
125 MHz
18 pieces of
µPD45128841G5 (Rev. X)
MC-4532CC726XF-A10
100 MHz
(10.16 mm (400) TSOP (II))


Số phần tương tự - MC-4532CC726PF-A10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4532CC726PF-A10 NEC-MC-4532CC726PF-A10 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-4532CC726PF-A10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4532CC726 NEC-MC-4532CC726 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC726XFA ELPIDA-MC-4532CC726XFA Datasheet
181Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC727 NEC-MC-4532CC727 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC727 ELPIDA-MC-4532CC727 Datasheet
172Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC727XFA ELPIDA-MC-4532CC727XFA Datasheet
174Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD647XFA ELPIDA-MC-4532CD647XFA Datasheet
171Kb / 14P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CD647 NEC-MC-4532CD647 Datasheet
207Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 NEC-MC-4532CD646 Datasheet
148Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com