công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-4R256CPE6C-745 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-4R256CPE6C-745
Giải thích chi tiết về linh kiện  Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 256M-BYTE (128M-WORD x 16-BIT)
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4R256CPE6C-745 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Elpida Memory

Back Button MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 11Page - Elpida Memory MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 12Page - Elpida Memory MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 13Page - Elpida Memory MC-4R256CPE6C-745 Datasheet HTML 14Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Preliminary Data Sheet E0043N11
10
MC-4R256CPE6C
RIMM Module Current Profile
IDD
RIMM module power conditions
Note1
MAX.
Unit
IDD1
One RDRAM in Read
Note2, balance in NAP mode
-845
753
mA
-745
688
-653
603
IDD2
One RDRAM in Read
Note2, balance in Standby mode
-845
2,340
mA
-745
2,200
-653
1,965
IDD3
One RDRAM in Read
Note2, balance in Active mode
-845
3,390
mA
-745
3,100
-653
2,715
IDD4
One RDRAM in Write, balance in NAP mode
-845
713
mA
-745
658
-653
578
IDD5
One RDRAM in Write, balance in Standby mode
-845
2,300
mA
-745
2,170
-653
1,940
IDD6
One RDRAM in Write, balance in Active mode
-845
3,350
mA
-745
3,070
-653
2,690
Notes 1. Actual power will depend on individual RDRAM component specifications, memory controller and usage
patterns. Power does not include Refresh Current.
2. I/O current is a function of the % of 1’s, to add I/O power for 50 % 1’s for a x16 need to add 257 mA for the
following : VDD = 2.5 V, VTERM = 1.8 V, VREF = 1.4 V and VDIL = VREF
0.5 V.


Số phần tương tự - MC-4R256CPE6C-745

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4R256CPE6C-745 NEC-MC-4R256CPE6C-745 Datasheet
133Kb / 6P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 256M-BYTE 128M-WORD x 16-BIT
More results

Mô tả tương tự - MC-4R256CPE6C-745

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-4R256FKE6D-840 ELPIDA-MC-4R256FKE6D-840 Datasheet
490Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 256M-BYTE (128M-WORD x 16-BIT)
logo
NEC
MC-4R256CEE6B NEC-MC-4R256CEE6B Datasheet
129Kb / 16P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 256M-BYTE 128M-WORD x 16-BIT
logo
Elpida Memory
MC-4R256FKE6D ELPIDA-MC-4R256FKE6D Datasheet
116Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 256M-BYTE (128M-WORD x 16-BIT)
logo
NEC
MC-4R256CPE6C NEC-MC-4R256CPE6C Datasheet
133Kb / 6P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 256M-BYTE 128M-WORD x 16-BIT
logo
Elpida Memory
MC-4R256FKE8D ELPIDA-MC-4R256FKE8D Datasheet
116Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 256M-BYTE (128M-WORD x 18-BIT)
MC-4R256FKE8D-840 ELPIDA-MC-4R256FKE8D-840 Datasheet
128Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 256M-BYTE (128M-WORD x 18-BIT)
MC-4R256FKE8S-840 ELPIDA-MC-4R256FKE8S-840 Datasheet
124Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM SO-RIMM Module 256M-BYTE (128M-WORD x 18-BIT)
MC-4R256FKE8S ELPIDA-MC-4R256FKE8S Datasheet
126Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM SO-RIMM Module 256M-BYTE (128M-WORD x 18-BIT)
MC-4R512FKE6D ELPIDA-MC-4R512FKE6D Datasheet
132Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 512M-BYTE (256M-WORD x 16-BIT)
logo
NEC
MC-4R128CEE6B NEC-MC-4R128CEE6B Datasheet
129Kb / 16P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE 64M-WORD x 16-BIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com