công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-45V16AB642 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-45V16AB642
Giải thích chi tiết về linh kiện  16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel??DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-45V16AB642 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Elpida Memory

Back Button MC-45V16AB642 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 11Page - Elpida Memory MC-45V16AB642 Datasheet HTML 12Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
'DWD 6KHHW E0027N10
8
MC-45V16AB642
AC characteristics
Parameter
Symbol
-A75
Unit
Note
MIN.
MAX.
Clock cycle time
tCK2
7.5
ns
Access time from CLK
tAC2
5.4
ns
1
CLK high level width
tCH
2.5
ns
CLK low level width
tCL
2.5
ns
Data-out hold time
tOH
2.7
ns
1
Data-out low-impedance time
tLZ
0
ns
Data-out high-impedance time
tHZ2
2.5
5.4
ns
Data-in setup time
tDS
1.5
ns
Data-in hold time
tDH
0.8
ns
Address, Command, DQM setup time
tS
1.5
ns
Address, Command, DQM hold time
tH
0.8
ns
CKE setup time
tCKS
1.5
ns
CKE hold time
tCKH
0.8
ns
CKE setup time (Power down exit)
tCKSP
1.5
ns
Transition time
tT
0.5
30
ns
Refresh time (4,096 refresh cycle)
tREF
64
ms
Mode register set cycle time
tRSC
2
CLK
Note 1. Output load.
Output
Z = 50
50 pF


Số phần tương tự - MC-45V16AB642

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-45V16AD641 NEC-MC-45V16AD641 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AD641EF-A10 NEC-MC-45V16AD641EF-A10 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AD641EF-A75 NEC-MC-45V16AD641EF-A75 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AD641KF-A10 NEC-MC-45V16AD641KF-A10 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V16AD641KF-A75 NEC-MC-45V16AD641KF-A75 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-45V16AB642

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-45V16AD641 NEC-MC-45V16AD641 Datasheet
160Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45V8AB641 NEC-MC-45V8AB641 Datasheet
144Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannel SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4516CB646 NEC-MC-4516CB646 Datasheet
146Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CB647XFA ELPIDA-MC-4516CB647XFA Datasheet
168Kb / 14P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4516CB646 ELPIDA-MC-4516CB646 Datasheet
161Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4516CB647 ELPIDA-MC-4516CB647 Datasheet
165Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4516CB647 NEC-MC-4516CB647 Datasheet
210Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CA726 ELPIDA-MC-4516CA726 Datasheet
163Kb / 16P
   16M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4516CA727 NEC-MC-4516CA727 Datasheet
213Kb / 16P
   16M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CA727XFA ELPIDA-MC-4516CA727XFA Datasheet
168Kb / 14P
   16M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com