công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM251 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech

tên linh kiện AM251
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENYI [Shanghai Lunsure Electronic Tech]
Trang chủ  http://www.cnelectr.com
Logo CHENYI - Shanghai Lunsure Electronic Tech

AM251 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech

  AM251 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech AM251 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Shanghai Lunsure Electronic
Technology Co.,LTD
Tel:0086-21-37185008
Fax:0086-21-57152769
Features
Low leakage
Low forward voltage drop
High current capability
High forward surge current capability
Mechanical Data
Case: Copper case
Technology: cell with vcauum soldered
Polarity: As marked of case bottom
Lead: Plated lead, solderable per MIL-STD-202E method 208C
Mounting: Press fit
Weigth: 9.0 grams
Maximum Ratings and Electrical Charactristics
Rating at 25
oC ambient temperature unless otherwise specified
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load
For capacitive load derate current by 20%
Parameters
Symbols
AM251
AM252
AM253
AM254
AM256
Units
Maximum repetitive peak reverse voltage
VRRM
100
200
300
400
600
Volts
Maximum RM S voltage
VRMS
70
140
210
280
420
Volts
Maximum DC blocking voltage
VDC
100
200
300
400
600
Volts
Maximum Average rectified forward current
at TC=110
oC
Io
25
Amps
Peak forward surge current 8.3mS single
half sine-wave superimposed on rated load
(JE DEC Method)
IFSM
400
Amps
Rating for fusing(t<8.3ms)
I
2t
664
A
2S
Maximum instantaneous forward voltage
drop at 100A
VF
1.08
Volts
Maximum DC reverse current TA=25
oC
IR
5.0
uA
at rated DC blocking voltage TA=150
oC
450
Typical thermal resistance
RθJC
0.8
oC/W
Operating and storage temperature
TJ,TSTG
-65 to +175
oC
Notes: 1.Enough heatsink must be considered in application.
www. cnelectr .com
AM251
THRU
AM256
PRESS FIT AUTOMOTIVE
RECTIFIER(MOTOROLA)
VOLTAGE RANGE
100 TO 600 VOLTS
CURRENT 25AMPS
Dimensions in inches and millimeters
1.28±0.05
.050±.002
15.7±0.1
.62±.004
1.28±0.05
.050±.002
27.5±0.5
1.083±0.01
11.1±0.1
.437±.004
12.73-12.79
0.5-0.504
Epoxy
MC1


Số phần tương tự - AM251

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Lunsure Electr...
AM2510 CHENYI-AM2510 Datasheet
147Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE PRESS FIT DIODE FOR AUTOMOTIVE RECTIFIER
AM2512 CHENYI-AM2512 Datasheet
147Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE PRESS FIT DIODE FOR AUTOMOTIVE RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - AM251

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
LPRG351 PFS-LPRG351 Datasheet
176Kb / 2P
   PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
GAH401 GOOD-ARK-GAH401 Datasheet
130Kb / 2P
   Press Fit Automotive Rectifier
GAM251 GOOD-ARK-GAM251 Datasheet
124Kb / 2P
   Press Fit Automotive Rectifier
GAM501 GOOD-ARK-GAM501 Datasheet
130Kb / 2P
   Press Fit Automotive Rectifier
logo
Shanghai Lunsure Electr...
AM501 CHENYI-AM501 Datasheet
148Kb / 2P
   PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
GB304P GOOD-ARK-GB304P Datasheet
370Kb / 5P
   PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
PRB351 PFS-PRB351 Datasheet
161Kb / 2P
   PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
LPR351 PFS-LPR351 Datasheet
172Kb / 2P
   PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
DRH301 PFS-DRH301 Datasheet
178Kb / 2P
   PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
PRBG251 PFS-PRBG251 Datasheet
165Kb / 2P
   PRESS FIT AUTOMOTIVE RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com