công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004GP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech

tên linh kiện 1N4004GP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Amp Glass Passivated Rectifier 50-1000 Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENYI [Shanghai Lunsure Electronic Tech]
Trang chủ  http://www.cnelectr.com
Logo CHENYI - Shanghai Lunsure Electronic Tech

1N4004GP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech

  1N4004GP Datasheet HTML 1Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech 1N4004GP Datasheet HTML 2Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech 1N4004GP Datasheet HTML 3Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1N4001GP thru 1N4007GP
Average Forward Rectified Current - Amperesversus
Ambient Temperature -
°C
Figure 2
Forward Derating Curve
0
175
50
75
100
125
0
.2
.4
.6
Single Phase, Half Wave
60Hz Resistive or Inductive Load
Amps
°C
150
.8
1.0
1.2
Junction Capacitance - pFversus
Reverse Voltage - Volts
Instantaneous Forward Current - Amperesversus
Instantaneous Forward Voltage - Volts
Figure 1
Typical Forward Characteristics
4
6
20
10
Amps
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
25
°C
Volts
Figure 3
Junction Capacitance
.1
.2
1
.4
2
10
20
40
4
100
200
1
2
6
10
20
100
pF
Volts
60
40
4
400
1000
TJ=25
°C
www.cnelectr .com


Số phần tương tự - 1N4004GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
1N4004GP GE-1N4004GP Datasheet
61Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
1N4004GP DIOTEC-1N4004GP Datasheet
154Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4004GP MCC-1N4004GP Datasheet
79Kb / 3P
   1 Amp Glass PassivatedRectifier 50 - 1000 Volts
1N4004GP MCC-1N4004GP Datasheet
560Kb / 4P
   1 Amp Glass PassivatedRectifier 50 - 1000 Volts
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4004GP TSC-1N4004GP Datasheet
55Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated Junction Plastic Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N4004GP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N4001GP MCC-1N4001GP_11 Datasheet
500Kb / 4P
   1 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
1N4001GPL MCC-1N4001GPL Datasheet
262Kb / 4P
   1 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
DL4001 MCC-DL4001 Datasheet
79Kb / 3P
   1 Amp Glass Passivated Rectifier 50 to 1000 Volts
FR101GP MCC-FR101GP Datasheet
80Kb / 3P
   1 Amp Glass Passivated Rectifier 50 to 1000 Volts
DL4001 MCC-DL4001_11 Datasheet
240Kb / 3P
   1 Amp Glass Passivated Rectifier 50 to 1000 Volts
FR101GP MCC-FR101GP_13 Datasheet
493Kb / 4P
   1 Amp Glass Passivated Rectifier 50 to 1000 Volts
DL4001-TP MCC-DL4001-TP Datasheet
240Kb / 3P
   1 Amp Glass Passivated Rectifier 50 to 1000 Volts
FR101GP MCC-FR101GP_11 Datasheet
464Kb / 4P
   1 Amp Glass Passivated Rectifier 50 to 1000 Volts
DR750 MCC-DR750 Datasheet
85Kb / 3P
   Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts 6 Amp Glass
1N5391GP MCC-1N5391GP_13 Datasheet
451Kb / 4P
   1.5 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com