công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-45D32CC721 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-45D32CC721
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-45D32CC721 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Elpida Memory

Back Button MC-45D32CC721 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-45D32CC721 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-45D32CC721 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-45D32CC721 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-45D32CC721 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-45D32CC721 Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory MC-45D32CC721 Datasheet HTML 11Page - Elpida Memory MC-45D32CC721 Datasheet HTML 12Page - Elpida Memory MC-45D32CC721 Datasheet HTML 13Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
Preliminary Data Sheet E0033N10
9
Asynchronous Characteristics
Parameter
Symbol
-C75(PC266B)
-C80 (PC200)
Unit
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
ACT to REF/ACT command period (operation)
tRC
65
70
ns
REF to REF/ACT command period (refresh)
tRFC
75
80
ns
ACT to PRE command period
tRAS
45
120,000
50
120,000
ns
PRE to ACT command period
tRP
20
20
ns
ACT to READ/WRITE delay
tRCD
20
20
ns
ACT(one) to ACT(another) command period
tRRD
15
15
ns
Write recovery time
tWR
15
15
ns
Auto precharge write recovery time + precharge time
tDAL
35
35
ns
Mode register set command cycle time
tMRD
15
15
ns
Exit self refresh to command
tXSNR
75
80
ns
Refresh time (4,096 refresh cycles)
tREF
64
64
ms


Số phần tương tự - MC-45D32CC721

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-45D32CC721 NEC-MC-45D32CC721 Datasheet
259Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45D32CC721KFA-C75 NEC-MC-45D32CC721KFA-C75 Datasheet
259Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45D32CC721KFA-C80 NEC-MC-45D32CC721KFA-C80 Datasheet
259Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-45D32CC721

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-45D32CC721 NEC-MC-45D32CC721 Datasheet
259Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-45D16CA721 ELPIDA-MC-45D16CA721 Datasheet
174Kb / 16P
   16 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-45D16CA721 NEC-MC-45D16CA721 Datasheet
241Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45D32CD641 NEC-MC-45D32CD641 Datasheet
250Kb / 6P
   32 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-45D32CD641 ELPIDA-MC-45D32CD641 Datasheet
184Kb / 16P
   32 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45D32DC721 ELPIDA-MC-45D32DC721 Datasheet
196Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
MC-45D32DA721 ELPIDA-MC-45D32DA721 Datasheet
210Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE REGISTERED TYPE
logo
NEC
MC-454AC724 NEC-MC-454AC724 Datasheet
660Kb / 12P
   4M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CA726 ELPIDA-MC-4516CA726 Datasheet
163Kb / 16P
   16M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com