công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-45D32CD641 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Elpida Memory

tên linh kiện MC-45D32CD641
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ELPIDA [Elpida Memory]
Trang chủ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-45D32CD641 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Elpida Memory

Back Button MC-45D32CD641 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-45D32CD641 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-45D32CD641 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-45D32CD641 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-45D32CD641 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-45D32CD641 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-45D32CD641 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory MC-45D32CD641 Datasheet HTML 10Page - Elpida Memory MC-45D32CD641 Datasheet HTML 11Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
Preliminary Data Sheet E0032N10
7
AC Characteristics (Recommended Operating Conditions unless otherwise noted)
Test Conditions
Parameter
Symbol
Value
Unit
Notes
Input Reference voltage (Input timing measurement reference level)
VREF
VDDQ x 0.5
V
Termination voltage (Output timing measurement reference level)
VTT
VREF
V
1
High level ac input voltage
VIH(ac)
VREF + 0.31
V
Low level ac input voltage
VIL(ac)
VREF
− 0.31
V
Input differential voltage (CK0 - CK2 and /CK0 - /CK2)
VID(ac)
0.7
V
Input signal slew rate
SLEW
1
V/ns
2
Notes 1. Output waveform timing is measured where the output signal crosses through the VTT level.
2. Slew rate is to be maintained in the VIL (ac) to VIH(ac) range of the input signal swing. SLEW = (VIH(ac)-
VIL(ac))/
∆t
Output
RT = 50
CLOAD = 30 pF
VTT


Số phần tương tự - MC-45D32CD641

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-45D32CD641 NEC-MC-45D32CD641 Datasheet
250Kb / 6P
   32 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45D32CD641KFA-C75 NEC-MC-45D32CD641KFA-C75 Datasheet
250Kb / 6P
   32 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45D32CD641KFA-C80 NEC-MC-45D32CD641KFA-C80 Datasheet
250Kb / 6P
   32 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-45D32CD641

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-45D32CD641 NEC-MC-45D32CD641 Datasheet
250Kb / 6P
   32 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45D16CB641 NEC-MC-45D16CB641 Datasheet
244Kb / 6P
   16 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-45D16CB641 ELPIDA-MC-45D16CB641 Datasheet
170Kb / 16P
   16 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-45D32CC721 NEC-MC-45D32CC721 Datasheet
259Kb / 6P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-45D32CC721 ELPIDA-MC-45D32CC721 Datasheet
190Kb / 16P
   32 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-45D16CA721 ELPIDA-MC-45D16CA721 Datasheet
174Kb / 16P
   16 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-45D16CA721 NEC-MC-45D16CA721 Datasheet
241Kb / 6P
   16 M-WORD BY 72-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CB647 NEC-MC-458CB647 Datasheet
190Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com